Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ST110S16P0 Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier |
|
ST110S16P0 Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier |
6 / 8 page ST110S Series 6 www.irf.com Bulletin I25167 rev. C 03/03 Fig. 4 - On-state Power Loss Characteristics 80 90 100 110 120 130 0 2040 6080 100 120 30° 60° 90° 120° 180° Average On-state Current (A) Cond uc tion Angle ST110SSeries R (DC) = 0.195 K/ W thJC Fig. 1 - Current Ratings Characteristics Fig. 2 - Current Ratings Characteristics 80 90 100 110 120 130 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 DC 30° 60° 90° 120° 180° Average On-state Current (A) Conduction Period ST110SSeries R (DC) = 1.95 K/ W thJC 25 50 75 100 125 Maximum Allowable Ambient Temperature (°C) 0.3 K/ W 0.4 K/ W 0.6 K/ W 0.8 K/ W 1 K/ W 0.5 K/W 1.2 K/ W 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 DC 180° 120° 90° 60° 30° RMSLimit Cond uc tion Period Average On-state Current (A) ST110SSeries T = 125°C J 25 50 75 100 125 Maximum Allowable Ambient Temperature (°C) 0.4 K/ W 0.5 K/ W 0.6 K/ W 1 K/ W 0.8 K/ W 1.2 K/ W 0 20 40 60 80 100 120 140 160 020 40 60 80 100 120 180° 120° 90° 60° 30° RMSLimit Cond uction Angle Average On-state Current (A) ST110SSeries T = 125°C J Fig. 3 - On-state Power Loss Characteristics |
Podobny numer części - ST110S16P0 |
|
Podobny opis - ST110S16P0 |