Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LAW5SM Arkusz danych(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

Numer części LAW5SM
Szczegółowy opis  Golden DRAGON
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAW5SM Arkusz danych(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LAW5SM_18 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LAW5SM_18 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
LA W5SM
10 Version 1.2 | 2018-02-13
02080
60
40
100
140
˚C
T
Do not use current below 100 mA
100
0
200
400
300
500
I
700
600
800
OHL02947
F
900
mA
1100
Max. Permissible Forward Current
I
F = f(T)
0.8
-5
F
I
A
tp
s
OHL04373
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
10
P
t
=
D T
T
tP
IF
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
0.5
1
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.005
D =
Permissible Pulse Handling Capability
I
F = f(tp); D: Duty cycle; TS = 25 °C


Podobny numer części - LAW5SM_18

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LAW5SM-JYKY-24-1 OSRAM-LAW5SM-JYKY-24-1 Datasheet
615Kb / 21P
   white SMD package, colorless clear silicone resin
More results

Podobny opis - LAW5SM_18

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LYW5SM OSRAM-LYW5SM Datasheet
645Kb / 21P
   Golden DRAGON
LTW5AM OSRAM-LTW5AM Datasheet
1Mb / 23P
   Golden DRAGON Plus
logo
Dialight Corporation
OPGD1002 DIALIGHT-OPGD1002 Datasheet
126Kb / 2P
   OSRAM GOLDEN DRAGON ADHESIVE-BACKED LENS
logo
Ledil, Inc.
CP11626 LEDIL-CP11626 Datasheet
1Mb / 4P
   ~15째 spot beam optimized for Golden Dragon
FA10643 LEDIL-FA10643_18 Datasheet
3Mb / 4P
   ~30째 medium beam optimized for Osram Golden Dragon
CP10444 LEDIL-CP10444 Datasheet
943Kb / 4P
   ~20째 smooth spot beam optimized for Golden Dragon
CA11848 LEDIL-CA11848_18 Datasheet
2Mb / 4P
   ~30째 medium beam optimized for Osram Golden Dragon
FA10642 LEDIL-FA10642_18 Datasheet
2Mb / 5P
   ~16째 diffused spot beam optimized for Osram Golden Dragon
CA12047 LEDIL-CA12047_18 Datasheet
2Mb / 4P
   ~35째 15째 oval beam optimized for Osram Golden Dragon
CA12046 LEDIL-CA12046_18 Datasheet
4Mb / 4P
   ~16째 diffused spot beam optimized for Osram Golden Dragon
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com