Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM3473A Arkusz danych(PDF) 4 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Numer części SM3473A
Szczegółowy opis  Interpolation IC for MR Sensors
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Strona internetowa  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM3473A Arkusz danych(HTML) 4 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM3473A Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3473A Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3473A Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3473A Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3473A Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3473A Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3473A Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3473A Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM3473A Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
SM3473A/B
SEIKO NPC CORPORATION - 4
■ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Analog Circuit Electrical Characteristics
VDD=3.0 to 5.5V, VSS=0V, Ta= −20 to +85°C unless otherwise noted
Parameter
Pins
Symbol
Conditions
MIN
TYP
MAX
Unit
Operating current
consumption
VDD
IDD1
VDD=5V, no load
-
2.6
6
mA
IDD2
VDD=3V, no load
-
1.2
4
Standby current
VDD
ISTB
MODE2=MODE1=VDD,
Ta=25°C
−1
-
1
μA
Logic input voltage
IPSL0
IPSL1
MODE0
MODE1
MODE2
VIH
0.7VDD
-
VDD
V
VIL
VSS
-
0.3VDD
Logic input current
IPSL0
IPSL1
MODE0
MODE1
MODE2
IIH
VIN=VDD,Ta=25°C
−1
-
1
μA
IIL
VIN=VSS,Ta=25°C
−1
-
1
Output voltage
DA,DB
VOH
IOUT= -1.5mA
VDD−0.4
-
VDD
V
VOL
IOUT= 1.5mA
-
-
0.3
Rise/Fall time
DA,DB
Tr/Tf
CL=20pF,
0.2VDD to 0.8VDD
-
-
10
ns


Podobny numer części - SM3473A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nippon Precision Circui...
SM3470BB NPC-SM3470BB Datasheet
474Kb / 19P
   Interpolation Encoder IC
SM3471AB NPC-SM3471AB Datasheet
330Kb / 9P
   Input frequency - 300kHz - max
More results

Podobny opis - SM3473A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nippon Precision Circui...
SM3470BB NPC-SM3470BB Datasheet
474Kb / 19P
   Interpolation Encoder IC
logo
IC-Haus GmbH
IC-TW2 ICHAUS-IC-TW2_13 Datasheet
569Kb / 28P
   8-BIT SIN/COS INTERPOLATION IC
IC-MQ ICHAUS-IC-MQ_15 Datasheet
1Mb / 43P
   Sin/Cos INTERPOLATION IC WITH RS422 DRIVER
IC-MQF ICHAUS-IC-MQF_15 Datasheet
836Kb / 38P
   Sin/Cos INTERPOLATION IC WITH RS422 DRIVER
IC-MG ICHAUS-IC-MG Datasheet
356Kb / 20P
   8-Bit Sin/Cos INTERPOLATION IC WITH RS422 DRIVER
logo
List of Unclassifed Man...
IP200 ETC-IP200 Datasheet
301Kb / 30P
   Interpolation Circuit for Incremental Measuring Systems
logo
IC-Haus GmbH
IC-MG ICHAUS-IC-MG_14 Datasheet
604Kb / 22P
   8-Bit Sin/Cos INTERPOLATION IC WITH RS422 DRIVER
IC-TW2 ICHAUS-IC-TW2 Datasheet
459Kb / 30P
   8-BIT SIN/COS INTERPOLATION IC WITH INTEGRATED EEPROM
logo
FIBOX Enclosing innovat...
3570656 FIBOX-3570656 Datasheet
46Kb / 1P
   Extension for MR spacer
31.07.2023
3570657 FIBOX-3570657 Datasheet
46Kb / 1P
   Extension for MR spacer
31.07.2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com