Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7368DP Arkusz danych(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI7368DP
Szczegółowy opis  N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7368DP Arkusz danych(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI7368DP Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7368DP Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7368DP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7368DP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7368DP Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Si7368DP
Vishay Siliconix
New Product
www.vishay.com
4
Document Number: 72154
S-31248—Rev. B, 16-Jun-03
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
- 0.8
- 0.6
- 0.4
- 0.2
- 0.0
0.2
0.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 mA
Threshold Voltage
TJ - Temperature (_C)
0
120
200
40
80
Single Pulse Power
Time (sec)
160
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 53_C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
110
0.1
0.01
0.001
Safe Operating Area, Junction-to-Case
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
1 ms
0.1
Limited
by rDS(on)
TC = 25_C
Single Pulse
10 ms
100 ms
dc
10 s
1 s


Podobny numer części - SI7368DP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7366DP VISHAY-SI7366DP Datasheet
78Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Jul-03
SI7366DP VISHAY-SI7366DP Datasheet
95Kb / 6P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 03-Mar-08
SI7366DP-T1 VISHAY-SI7366DP-T1 Datasheet
78Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Jul-03
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI7366DP-T1-GE3 VBSEMI-SI7366DP-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7366DP VISHAY-SI7366DP_05 Datasheet
95Kb / 6P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 03-Mar-08
More results

Podobny opis - SI7368DP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTS2300S DINTEK-DTS2300S Datasheet
327Kb / 7P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4158DY VISHAY-SI4158DY Datasheet
188Kb / 9P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Nov-08
logo
Analog Power
AM7320N ANALOGPOWER-AM7320N Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM2312N ANALOGPOWER-AM2312N Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AM7422NA ANALOGPOWER-AM7422NA Datasheet
348Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2374DS VISHAY-SI2374DS Datasheet
258Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 14-Apr-14
SI8406DB VISHAY-SI8406DB Datasheet
151Kb / 10P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 30-Apr-12
SI1056X VISHAY-SI1056X_10 Datasheet
123Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 08-Nov-10
TN0201K VISHAY-TN0201K_06 Datasheet
202Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4426DY VISHAY-SI4426DY Datasheet
65Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-May-00
SI1410EDH VISHAY-SI1410EDH Datasheet
49Kb / 5P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 31-Oct-05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com