Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF1010EZ Arkusz danych(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

Numer części IRF1010EZ
Szczegółowy opis  N-Channel MOSFET Transistor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Strona internetowa  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

IRF1010EZ Arkusz danych(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  IRF1010EZ Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited IRF1010EZ Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
2
isc N-Channel MOSFET Transistor
IRF1010EZ,IIRF1010EZ
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
BVDSS
Drain-Source Breakdown Voltage VGS=0V; ID =250μA
60
V
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS=VGS; ID =250μA
2
4
V
RDS(on)
Drain-Source On-Resistance
VGS=10V; ID=51A
8.5
IGSS
Gate-Source Leakage Current
VGS=±20V
±200
nA
IDSS
Drain-Source Leakage Current
VDS=60V; VGS= 0V
20
μ
A
VSD
Diode forward voltage
IS=51A, VGS = 0 V
1.3
V


Podobny numer części - IRF1010EZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF1010EZ IRF-IRF1010EZ Datasheet
285Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF1010EZL IRF-IRF1010EZL Datasheet
285Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF1010EZLPBF IRF-IRF1010EZLPBF Datasheet
285Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF1010EZLPBF IRF-IRF1010EZLPBF Datasheet
413Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRF1010EZPBF IRF-IRF1010EZPBF Datasheet
285Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results

Podobny opis - IRF1010EZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
IPD65R600E6 ISC-IPD65R600E6 Datasheet
335Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
IRL8113 ISC-IRL8113 Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
IRLB8721 ISC-IRLB8721 Datasheet
339Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
IRLZ24N ISC-IRLZ24N Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
IPP048N12N3 ISC-IPP048N12N3 Datasheet
339Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
IPP50R350CP ISC-IPP50R350CP Datasheet
339Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
IPP110N20NA ISC-IPP110N20NA Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
IPP60R060C7 ISC-IPP60R060C7 Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
IPP60R299CP ISC-IPP60R299CP Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
IPP60R520E6 ISC-IPP60R520E6 Datasheet
337Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
IPP60R190E6 ISC-IPP60R190E6 Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com