Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCY-TWTG Arkusz danych(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Numer części LCY-TWTG
Szczegółowy opis  white PLCC-2 package, black surface colored diffused silicone resin
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCY-TWTG Arkusz danych(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LCY-TWTG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCY-TWTG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 23 page
background image
Version 1.2
LCY TWTG
2016-11-03
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
T
op
-40 ... 100
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 100
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
110
°C
Forward current
Durchlassstrom
(T
S = 25 °C)
I
F
30
mA
Forward current pulsed
Durchlassstrom gepulst
(t ≤ 5 ms; D = 0.5; TS = 25 °C)
IF pulse
100
mA
Surge current
Stoßstrom
(t ≤ 10 µs; D = 0.005; T
S = 25 °C)
IFM
100
mA
Reverse current 2) page 22
Sperrstrom
2) Seite 22
I
R
50
mA
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class
3B)
VESD
8
kV


Podobny numer części - LCY-TWTG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sharp Corporation
LCY-01019 SHARP-LCY-01019 Datasheet
813Kb / 28P
   Color TFT LCD Module
logo
M-System Co.,Ltd.
LCY-110-B MSYSTEM-LCY-110-B Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
LCY-110-B/Q MSYSTEM-LCY-110-B/Q Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
LCY-110-C MSYSTEM-LCY-110-C Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
LCY-110-C/Q MSYSTEM-LCY-110-C/Q Datasheet
114Kb / 3P
   Power Transducer Series L-UNIT
More results

Podobny opis - LCY-TWTG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LWTWTG.BB OSRAM-LWTWTG.BB Datasheet
676Kb / 23P
   white PLCC-2 package, black surface, colored diffused silicone resin
LW-TWTG.BB OSRAM-LW-TWTG.BB Datasheet
676Kb / 23P
   white PLCC-2 package, black surface, colored diffused silicone resin
LWTTSD OSRAM-LWTTSD Datasheet
730Kb / 24P
   white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-TVSG.BB OSRAM-LW-TVSG.BB Datasheet
522Kb / 24P
   white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-TTSD OSRAM-LW-TTSD Datasheet
730Kb / 24P
   white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-T6SC OSRAM-LW-T6SC Datasheet
793Kb / 23P
   white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LCB-TVSG OSRAM-LCB-TVSG Datasheet
694Kb / 24P
   white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-T6SG OSRAM-LW-T6SG Datasheet
697Kb / 24P
   white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LW-TVSG.CB OSRAM-LW-TVSG.CB Datasheet
724Kb / 24P
   white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
LWWW-G6SG OSRAM-LWWW-G6SG Datasheet
527Kb / 20P
   white PLCC-6 package, colored diffused silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com