Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LD-265 Arkusz danych(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
LD-265 Arkusz danych(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH |
1 / 11 page 2011-05-27 1 2011-05-27 GaAs Infrared Emitter Arrays GaAs-IR-Lumineszenzdioden-Zeilen Version 1.0 LD 260, LD 262, LD 263, LD 264, LD 265, LD 266, LD 267, LD 268, LD 269 Features: Besondere Merkmale: • GaAs infrared emitting diode • GaAs-IR-Lumineszenzdiode • Leadframe arrays, available from 2 to 10 Emitters per array • Zeilenbauform, lieferbar von 2 bis 10 Emitter pro Zeile • Colour: transparent • Farbe: transparent • High reliability • Hohe Zuverlässigkeit • Same package as BPX 80 series • Gehäusegleich mit BPX 80-Serie • Miniature package • Miniatur Gehäuse Applications Anwendungen • Miniature photointerrupters • Miniaturlichtschranken • Barcode reader • Barcode-Leser • Industrial electronics • Industrieelektronik • For control and drive circuits • „Messen/Steuern/Regeln” •Sensor technology • Sensorik • Speed controller • Drehzahlsteuerung Notes Hinweise Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471. Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. |
Podobny numer części - LD-265 |
|
Podobny opis - LD-265 |