Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74HCT08 Arkusz danych(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors |
|
74HCT08 Arkusz danych(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors |
10 / 20 page 2003 Jul 25 10 Philips Semiconductors Product specification Quad 2-input AND gate 74HC08; 74HCT08 Tamb = −40 to +125 °C VIH HIGH-level input voltage 4.5 to 5.5 2.0 −− V VIL LOW-level input voltage 4.5 to 5.5 −− 0.8 V VOH HIGH-level output voltage VI =VIH or VIL IO = −20 µA 4.5 4.4 −− V IO = −4.0 mA 4.5 3.7 −− V VOL LOW-level output voltage VI =VIH or VIL IO =20 µA 4.5 −− 0.1 V IO = 4.0 mA 4.5 −− 0.4 V ILI input leakage current VI =VCC or GND 5.5 −−±1.0 µA IOZ 3-state output OFF current VI =VIH or VIL; VO =VCC or GND; IO =0 5.5 −−±10 µA ICC quiescent supply current VI =VCC or GND; IO =0 5.5 −− 40 µA ∆I CC additional supply current per input VI =VCC − 2.1 V; IO =0 4.5 to 5.5 −− 294 µA SYMBOL PARAMETER TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT OTHER VCC (V) |
Podobny numer części - 74HCT08 |
|
Podobny opis - 74HCT08 |