Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

540827034T0 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Sumida Corporation

Numer części 540827034T0
Szczegółowy opis  HR-Series SMT Chip Inductors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SUMIDA [Sumida Corporation]
Strona internetowa  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

540827034T0 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Sumida Corporation

  540827034T0 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation 540827034T0 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation 540827034T0 Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation 540827034T0 Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation 540827034T0 Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation 540827034T0 Datasheet HTML 6Page - Sumida Corporation 540827034T0 Datasheet HTML 7Page - Sumida Corporation 540827034T0 Datasheet HTML 8Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Elektrische Eigenschaften
Baugröße 0805
HR SMT Serie 54X8, 55X8
Electrical Characteristics
Size 0805
HR SMT Series 54X8, 55X8
GüteQüberFrequenzf
Q-Factorvs.Frequencyf
Spule auf Keramikkörper
InduktivitätLüberFrequenzf
InductanceLvs.Frequencyf
Coil on ceramic body
-10
-5
0
5
10
15
20
10
100
1000
10000
f [MHz]
560 nH
270 nH
100 nH
68 nH
39 nH
6,8 nH
2,7 nH
0
20
40
60
80
100
120
10
100
1000
10000
f [MHz]
33 nH
120 nH
390 nH
68 nH
1.5 nH
-119-


Podobny numer części - 540827034T0

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sumida Corporation
5408270300 SUMIDA-5408270300 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
5408270303 SUMIDA-5408270303 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
5408270305 SUMIDA-5408270305 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
More results

Podobny opis - 540827034T0

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sumida Corporation
54X6 SUMIDA-54X6 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Serie SMT Chipinduktivit채ten
5308 SUMIDA-5308 Datasheet
1Mb / 5P
   E-Series SMT Chip Inductors
5208 SUMIDA-5208 Datasheet
1Mb / 7P
   E-Series SMT Chip Inductors
5206 SUMIDA-5206 Datasheet
1Mb / 7P
   E-Series SMT Chip Inductors
5303 SUMIDA-5303 Datasheet
1Mb / 5P
   E-Series SMT Chip Inductors
5403 SUMIDA-5403 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
CM453232-R10KL BOURNS-CM453232-R10KL Datasheet
269Kb / 3P
   SMT Chip Inductors
logo
Sumida Corporation
5408 SUMIDA-5408 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
logo
Bourns Electronic Solut...
CM45 BOURNS-CM45_11 Datasheet
449Kb / 9P
   SMT Chip Inductors
PM1210-1R0J-RC BOURNS-PM1210-1R0J-RC Datasheet
263Kb / 4P
   SMT Chip Inductors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com