Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LD-W5AP Arkusz danych(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH |
|
LD-W5AP Arkusz danych(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH |
1 / 19 page LD W5AP, LB W5AP, LT W5AP Diamond DRAGON ® Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant Vorläufige Daten / Preliminary Data 2008-08-08 1 Besondere Merkmale • Gehäusetyp: schwarzes SMD-Gehäuse, farbloser klarer Silikon - Verguss, Silikon - Linse • Typischer Lichtfluss: 1250 mW (tief blau); 75 lm (blau); 185 lm (true green) bei 1,4 A • Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle mit hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf • Wellenlänge: 455 nm (tief blau), 470 nm (blau), 528 nm (true green) • Abstrahlwinkel: 140° • Technologie: ThinGaN • optischer Wirkungsgrad: 28 % (tief blau), 14 lm/W (blau), 32 lm/W (true green) bei 1,4 A • Gruppierungsparameter: Strahlungsleistung, Lichtstrom, Wellenlänge • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 24-mm Gurt mit 200/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D Anwendungen • Außen und Innenbeleuchtung • Notbeleuchtungen • Signal- und Warnleuchten • dekorative Beleuchtung • Fassadenbeleuchtung im Innen- und Aussenbereich • Spotbeleuchtung/Kontrastreiche Beleuchtung • Vitrinenbeleuchtung Features • package: black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense • typical Luminous Flux: 1250 mW (deep blue); 75 lm (blue); 185 lm (true green) at 1,4 A • feature of the device: point lightsource with high luminous efficiency and low space • wavelength: 455 nm (deep blue), 470 nm (blue), 528 nm (true green) • viewing angle: 140° • technology: ThinGaN • optical efficiency: 28 % (deep blue), 14 lm/W (blue), 32 lm/W (true green) bei 1,4 A • grouping parameter: radiant power, luminous flux, wavelength • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 24-mm tape with 200/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Applications • indoor and outdoor lighting • emergency lighting • signal and symbol luminaire • decorative lighting • indoor and outdoor commercial and residential architectural lighting • spotlights • glass carbinet lighting |
Podobny numer części - LD-W5AP |
|
Podobny opis - LD-W5AP |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |