Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SFH-480 Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Numer części SFH-480
Szczegółowy opis  GaAlAs-Lumineszenzdioden
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-480 Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  SFH-480 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
2001-10-01
2
SFH 480, SFH 481, SFH 482
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gehäuse
Package
SFH 480
Q62703-Q1087
18 A3 DIN 41876 (TO-18), Anschlüsse im 2.54-mm-Raster
(
1/
10’’), Kathodenkennzeichnung: Nase am Gehäuseboden
18 A3 DIN 41876 (TO-18), lead spacing 2.54 mm (
1/
10’’),
cathode marking: projection at package
SFH 480-2/3
Q62703-Q5195
SFH 481
Q62703-Q1088
SFH 481-1/2
Q62703-Q4752
SFH 481-2/3
Q62703-Q4753
SFH 482
Q62703-Q1089
SFH 482-1/2
Q62703-Q4771
SFH 482-2/3
Q62703-Q4754
SFH 482-M E7800
Q62703-Q2186


Podobny numer części - SFH-480

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
SFH-4811 OSRAM-SFH-4811 Datasheet
177Kb / 13P
   Fabricated in a liquid phase epitaxy process
SFH-484 OSRAM-SFH-484 Datasheet
81Kb / 8P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-4841 OSRAM-SFH-4841 Datasheet
241Kb / 9P
   Anode is electrically connected to the case
SFH-4845 OSRAM-SFH-4845 Datasheet
240Kb / 9P
   Anode is electrically connected to the case
SFH-4846 OSRAM-SFH-4846 Datasheet
240Kb / 9P
   Anode is electrically connected to the case
More results

Podobny opis - SFH-480

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
SFH480 OSRAM-SFH480_01 Datasheet
103Kb / 9P
   GaAlAs-Lumineszenzdioden
SFH-4580 OSRAM-SFH-4580 Datasheet
84Kb / 7P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-484 OSRAM-SFH-484 Datasheet
81Kb / 8P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH484 OSRAM-SFH484_10 Datasheet
155Kb / 10P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm)
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH480 SIEMENS-SFH480 Datasheet
66Kb / 7P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAlAs Infrared Emitters 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4580 OSRAM-SFH4580_12 Datasheet
159Kb / 9P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
SFH-4510 OSRAM-SFH-4510 Datasheet
271Kb / 8P
   GaAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-415 OSRAM-SFH-415 Datasheet
111Kb / 7P
   GaAs-IR-Lumineszenzdioden
logo
OSA Opto Light GmbH
128144 OSA-128144 Datasheet
53Kb / 1P
   GaAlAs / GaAlAs LED Chips
123144 OSA-123144 Datasheet
53Kb / 1P
   GaAlAs / GaAlAs LED Chips
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com