Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SFH-480 Arkusz danych(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Numer części SFH-480
Szczegółowy opis  GaAlAs-Lumineszenzdioden
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-480 Arkusz danych(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH-480 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
SFH 480, SFH 481, SFH 482
2001-10-01
3
Grenzwerte (
T
C = 25 °C)
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range
SFH 480, SFH 482
T
op; Tstg
– 40
… + 125
°C
Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range
SFH 481
T
op; Tstg
– 40
… + 100
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
T
j
100
°C
Sperrspannung
Reverse voltage
V
R
5V
Durchlaßstrom
Forward current
I
F
200
mA
Stoßstrom,
t
p = 10 µs, D = 0
Surge current
I
FSM
2.5
A
Verlustleistung
Power dissipation
P
tot
470
mW
Wärmewiderstand
Thermal resistance
R
thJA
R
thJC
450
160
K/W
K/W
Kennwerte (
T
A = 25 °C)
Characteristics
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Wellenlänge der Strahlung
Wavelength at peak emission
I
F = 100 mA
λ
peak
880
nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von
I
max
Spectral bandwidth at 50% of
I
max
I
F = 100 mA
∆λ
80
nm
Abstrahlwinkel
Half angle
SFH 480
SFH 481
SFH 482
ϕ
ϕ
ϕ
± 6
± 15
± 30
Grad
deg.


Podobny numer części - SFH-480

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
SFH-4811 OSRAM-SFH-4811 Datasheet
177Kb / 13P
   Fabricated in a liquid phase epitaxy process
SFH-484 OSRAM-SFH-484 Datasheet
81Kb / 8P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-4841 OSRAM-SFH-4841 Datasheet
241Kb / 9P
   Anode is electrically connected to the case
SFH-4845 OSRAM-SFH-4845 Datasheet
240Kb / 9P
   Anode is electrically connected to the case
SFH-4846 OSRAM-SFH-4846 Datasheet
240Kb / 9P
   Anode is electrically connected to the case
More results

Podobny opis - SFH-480

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
SFH480 OSRAM-SFH480_01 Datasheet
103Kb / 9P
   GaAlAs-Lumineszenzdioden
SFH-4580 OSRAM-SFH-4580 Datasheet
84Kb / 7P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-484 OSRAM-SFH-484 Datasheet
81Kb / 8P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH484 OSRAM-SFH484_10 Datasheet
155Kb / 10P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm)
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH480 SIEMENS-SFH480 Datasheet
66Kb / 7P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAlAs Infrared Emitters 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4580 OSRAM-SFH4580_12 Datasheet
159Kb / 9P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
SFH-4510 OSRAM-SFH-4510 Datasheet
271Kb / 8P
   GaAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-415 OSRAM-SFH-415 Datasheet
111Kb / 7P
   GaAs-IR-Lumineszenzdioden
logo
OSA Opto Light GmbH
128144 OSA-128144 Datasheet
53Kb / 1P
   GaAlAs / GaAlAs LED Chips
123144 OSA-123144 Datasheet
53Kb / 1P
   GaAlAs / GaAlAs LED Chips
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com