Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SFH-484 Arkusz danych(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

Numer części SFH-484
Szczegółowy opis  GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-484 Arkusz danych(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

  SFH-484 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-484 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-484 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-484 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-484 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-484 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-484 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-484 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
SFH 484, SFH 485
2001-02-26
6
Relative Spectral Emission
I
rel = f (λ)
Forward Current
I
F = f (VF), single pulse, tp = 20 µs
0
750
Ι
rel
OHR00877
800
850
900
950 nm 1000
20
40
60
80
%
100
λ
10
OHR00881
F
V
-3
-2
10
-1
10
0
10
1
10
01
2
3
4
5
6
V
8
A
Ι
F
Radiant Intensity
Single pulse,
t
p = 20 µs
Permissible Pulse Handling
Capability
I
F = f (τ), TA = 25 °C,
duty cycle
D = parameter
I
e
I
e 100 mA
=
f (I
F)
10
OHR00878
Ι e
F
Ι
-3
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
0
10
10
1
10
2
10
4
mA
e
Ι
(100mA)
3
10
10
Ι
F
OHR00886
1
2
10
3
10
4
10
mA
-5
10
s
=
D
F
Ι
T
DC
0.005
=
D
p
t
T
t p
p
t
0.5
0.2
0.1
0.01
0.02
0.05
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
Max. Permissible Forward Current
I
F = f (TA)
Forward Current vs. Lead Length
between the Package Bottom and
the PC-Board
I
F = f (l), TA = 25 °×C
T
OHR00880
0
F
Ι
0
20
40
60
80
100
˚C
mA
25
50
75
100
125
OHR00949
F
Ι
0
0
5
10
15
20
25 mm 30
20
40
60
80
100
mA
120


Podobny numer części - SFH-484

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
SFH-4841 OSRAM-SFH-4841 Datasheet
241Kb / 9P
   Anode is electrically connected to the case
SFH-4845 OSRAM-SFH-4845 Datasheet
240Kb / 9P
   Anode is electrically connected to the case
SFH-4846 OSRAM-SFH-4846 Datasheet
240Kb / 9P
   Anode is electrically connected to the case
More results

Podobny opis - SFH-484

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
SFH-4580 OSRAM-SFH-4580 Datasheet
84Kb / 7P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH484 OSRAM-SFH484_10 Datasheet
155Kb / 10P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm)
SFH480 OSRAM-SFH480_01 Datasheet
103Kb / 9P
   GaAlAs-Lumineszenzdioden
SFH-480 OSRAM-SFH-480 Datasheet
104Kb / 9P
   GaAlAs-Lumineszenzdioden
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH480 SIEMENS-SFH480 Datasheet
66Kb / 7P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAlAs Infrared Emitters 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4580 OSRAM-SFH4580_12 Datasheet
159Kb / 9P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
SFH-4510 OSRAM-SFH-4510 Datasheet
271Kb / 8P
   GaAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-415 OSRAM-SFH-415 Datasheet
111Kb / 7P
   GaAs-IR-Lumineszenzdioden
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH415 SIEMENS-SFH415 Datasheet
47Kb / 5P
   GaAs-IR-Lumineszenzdioden GaAs Infrared Emitters
SFH483 SIEMENS-SFH483 Datasheet
34Kb / 5P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode GaAlAs Infrared Emitter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com