Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LB-M676 Arkusz danych(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Numer części LB-M676
Szczegółowy opis  white SMT package, colorless clear resin
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-M676 Arkusz danych(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LB-M676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-M676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-M676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-M676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-M676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-M676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-M676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-M676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-M676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
2008-11-17
4
LB M676
Kennwerte
Characteristics
(
T
A = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
Wellenlänge des emittierten Lichtes
(typ.)
Wavelength at peak emission
I
F = 10 mA
λ
peak
428
nm
Dominantwellenlänge
5) Seite 15
Dominant wavelength
5) page 15
I
F = 10 mA
λ
dom
465 ± 3
nm
nm
Spektrale Bandbreite bei 50 %
I
rel max
(typ.)
Spectral bandwidth at 50 %
I
rel max
I
F = 10 mA
Δλ
60
nm
Abstrahlwinkel bei 50 %
I
V (Vollwinkel)
(typ.)
Viewing angle at 50 %
I
V
2
ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung
6) Seite 15
(typ.)
Forward voltage
6) page 15
(max.)
I
F = 10 mA
V
F
V
F
3.5
4.1
V
V
Sperrstrom
(typ.)
Reverse current
(max.)
V
R = 5 V
I
R
I
R
0.01
10
μA
μA
Temperaturkoeffizient von
λ
peak
(typ.)
Temperature coefficient of
λ
peak
I
F = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TCλpeak
0.004
nm/K
Temperaturkoeffizient von
λ
dom
(typ.)
Temperature coefficient of
λ
dom
I
F = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TCλdom
0.03
nm/K
Temperaturkoeffizient von
V
F
(typ.)
Temperature coefficient of
V
F
I
F = 10 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C
TC
V
– 3.1
mV/K
Optischer Wirkungsgrad
(typ.)
Optical efficiency
I
F = 10 mA
η
opt
1
lm/W


Podobny numer części - LB-M676

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LB-M673 OSRAM-LB-M673 Datasheet
590Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
More results

Podobny opis - LB-M676

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LSGT677 OSRAM-LSGT677 Datasheet
392Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LSM47K OSRAM-LSM47K Datasheet
456Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
CT-DELSS1.12 OSRAM-CT-DELSS1.12 Datasheet
694Kb / 22P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-Y8SG OSRAM-LB-Y8SG Datasheet
1Mb / 22P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-A676 OSRAM-LB-A676 Datasheet
386Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LP-M676 OSRAM-LP-M676 Datasheet
502Kb / 20P
   white SMT package, colorless clear resin
LS-P47F OSRAM-LS-P47F Datasheet
522Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
LT-Y8SG OSRAM-LT-Y8SG Datasheet
536Kb / 21P
   white SMT package, colorless clear resin
LG-M670 OSRAM-LG-M670 Datasheet
478Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
LB-M47C OSRAM-LB-M47C Datasheet
415Kb / 15P
   white SMT package, colorless clear resin
LO-A67B OSRAM-LO-A67B Datasheet
437Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com