Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LB-T6MG Arkusz danych(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

Numer części LB-T6MG
Szczegółowy opis  black PLCC-2 package, colorless resin
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-T6MG Arkusz danych(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-T6MG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LB-T6MG Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
2014-02-03
10
Version 1.0
LB T6MG
Relative Forward Voltage 6) page21
Relative Vorwärtsspannung 6) Seite 21
VF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 10 mA
Relative Luminous Intensity 6) page 21
Relative Lichtstärke 6) Seite 21
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 10 mA
Dominant Wavelength 6) page 21
Dominante Wellenlänge 6) Seite 21
dom = dom - dom (25 °C) = f(Tj); IF = 10 mA
LBT6MG
-40
-20
0
20406080
Tj [°C]
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
ΔVF [V]
OHL-2013-01-Iv
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Tj [°C]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Iv
Iv(25°C)
LBT6MG
-40
-20
0
20406080
Tj [°C]
-10
-5
0
5
10
Δλdom [nm]


Podobny numer części - LB-T6MG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LB-T64G OSRAM-LB-T64G Datasheet
714Kb / 24P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LB-T66G OSRAM-LB-T66G Datasheet
2Mb / 23P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LB-T673 OSRAM-LB-T673 Datasheet
636Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
LB-T676 OSRAM-LB-T676 Datasheet
391Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
LB-T67C OSRAM-LB-T67C Datasheet
589Kb / 22P
   white PLCC-2 package, colorless clear resin
More results

Podobny opis - LB-T6MG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LB-T66G OSRAM-LB-T66G Datasheet
2Mb / 23P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LB-T64G OSRAM-LB-T64G Datasheet
714Kb / 24P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LR-T66F OSRAM-LR-T66F Datasheet
2Mb / 23P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LY-T64F OSRAM-LY-T64F Datasheet
2Mb / 24P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LO-T66F OSRAM-LO-T66F Datasheet
2Mb / 23P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LT-T66G OSRAM-LT-T66G Datasheet
1Mb / 22P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LRT6MF OSRAM-LRT6MF Datasheet
599Kb / 22P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LTTVMG OSRAM-LTTVMG Datasheet
605Kb / 22P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LR-T6MF OSRAM-LR-T6MF Datasheet
599Kb / 22P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LO-T64F OSRAM-LO-T64F Datasheet
2Mb / 24P
   black PLCC-2 package, colorless resin
LY-T6MF OSRAM-LY-T6MF Datasheet
595Kb / 21P
   black PLCC-2 package, colorless resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com