Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLP4027G Arkusz danych(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TLP4027G
Szczegółowy opis  TOSHIBA Photocoupler Photorelay
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP4027G Arkusz danych(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP4027G Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP4027G Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP4027G Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP4027G Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP4027G Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP4027G Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP4027G Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TLP4027G
2003-01-14
5
Characteristics curves for 1-form-B
10
-40
3000
100
80
60
40
20
0
-20
300
100
30
1000
tON
tOFF
VDD = 20 V, RL = 200 W
IF = 5 mA
1
100
Ta
= 25°C
VDD = 20 V, RL = 200 W
tON
tOFF
30
50
10
3
5
300
10
3000
300
100
30
1000
Ta
= 25°C
-4
-1
0
4
1
150
-150
-50
0
100
50
-100
-2
-3
2
3
ION = 90 mA
t
< 1 s
0
-40
5
100
80
60
40
20
0
-20
4
3
2
1
Ambient temperature Ta (°C)
RON – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
IOFF – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
IFC – Ta
ION – VON
On-state voltage VON (V)
Input current IF (mA)
tON, tOFF – IF
Ambient temperature Ta (°C)
tON, tOFF – Ta
1
0
20
40
60
80
100
10
100
1000
3
30
300
VOFF = 350 V
IF = 5 mA
ION = 90 mA
t
< 1 s
40
0
-20
0
20
40
80
100
60
20
30
50
-40
10


Podobny numer części - TLP4027G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP4027G TOSHIBA-TLP4027G Datasheet
176Kb / 7P
   Telecommunication Measurement Equipment Security Equipment FA
TLP4027G TOSHIBA-TLP4027G_07 Datasheet
176Kb / 7P
   Telecommunication Measurement Equipment Security Equipment FA
More results

Podobny opis - TLP4027G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLP4197G TOSHIBA-TLP4197G Datasheet
156Kb / 6P
   TOSHIBA PHOTOCOUPLER PHOTORELAY
TLP174GA TOSHIBA-TLP174GA Datasheet
139Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP202G TOSHIBA-TLP202G Datasheet
131Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP4597G TOSHIBA-TLP4597G_14 Datasheet
250Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLX9160T TOSHIBA-TLX9160T Datasheet
511Kb / 7P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
2021-04-01
TLP172G TOSHIBA-TLP172G Datasheet
138Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP176GA TOSHIBA-TLP176GA Datasheet
158Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP592A TOSHIBA-TLP592A_14 Datasheet
250Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
TLP4026G TOSHIBA-TLP4026G Datasheet
399Kb / 8P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
2019-06-24
TLP170A TOSHIBA-TLP170A Datasheet
350Kb / 6P
   TOSHIBA Photocoupler Photorelay
2019-06-17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com