Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74HCT04N Arkusz danych(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors |
|
74HCT04N Arkusz danych(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors |
11 / 20 page 2003 Jul 23 11 Philips Semiconductors Product specification Hex inverter 74HC04; 74HCT04 AC CHARACTERISTICS Family 74HC04 GND = 0 V; tr =tf ≤ 6.0 ns; CL =50pF. SYMBOL PARAMETER TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT WAVEFORMS VCC (V) Tamb =25 °C tPHL/tPLH propagation delay nA to nY see Figs 6 and 7 2.0 − 25 85 ns 4.5 − 917 ns 6.0 − 714 ns tTHL/tTLH output transition time see Figs 6 and 7 2.0 − 19 75 ns 4.5 − 715 ns 6.0 − 613 ns Tamb = −40 to +85 °C tPHL/tPLH propagation delay nA to nY see Figs 6 and 7 2.0 −− 105 ns 4.5 −− 21 ns 6.0 −− 18 ns tTHL/tTLH output transition time see Figs 6 and 7 2.0 −− 95 ns 4.5 −− 19 ns 6.0 −− 16 ns Tamb = −40 to +125 °C tPHL/tPLH propagation delay nA to nY see Figs 6 and 7 2.0 −− 130 ns 4.5 −− 26 ns 6.0 −− 22 ns tTHL/tTLH output transition time see Figs 6 and 7 2.0 −− 110 ns 4.5 −− 22 ns 6.0 −− 19 ns |
Podobny numer części - 74HCT04N |
|
Podobny opis - 74HCT04N |