Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NTQD6866R2 Arkusz danych(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

Numer części NTQD6866R2
Szczegółowy opis  Power MOSFET 6.9 Amps, 20 Volts
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NTQD6866R2 Arkusz danych(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button NTQD6866R2 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NTQD6866R2 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NTQD6866R2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NTQD6866R2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NTQD6866R2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NTQD6866R2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NTQD6866R2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NTQD6866R2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NTQD6866R2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
NTQD6866R2
http://onsemi.com
6
10
0.001
0.0001
Figure 13. Thermal Response
t, TIME (s)
0.000001
0.0001
0.001
1
0.01
100
10
1
0.1
0.01
0.00001
D = 0.5
0.1
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
Single Pulse


Podobny numer części - NTQD6866R2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
NTQD6968 ONSEMI-NTQD6968 Datasheet
76Kb / 8P
   Power MOSFET 6.6 Amps, 20 Volts
November, 2001 ??Rev. 0
NTQD6968N ONSEMI-NTQD6968N Datasheet
85Kb / 8P
   Power MOSFET 7.0 A, 20 V, Common Drain, Dual N?묬hannel, TSSOP??
December, 2003 ??Rev. 1
NTQD6968NR2 ONSEMI-NTQD6968NR2 Datasheet
85Kb / 8P
   Power MOSFET 7.0 A, 20 V, Common Drain, Dual N?묬hannel, TSSOP??
December, 2003 ??Rev. 1
NTQD6968R2 ONSEMI-NTQD6968R2 Datasheet
76Kb / 8P
   Power MOSFET 6.6 Amps, 20 Volts
November, 2001 ??Rev. 0
More results

Podobny opis - NTQD6866R2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
NTF6P02 ONSEMI-NTF6P02 Datasheet
112Kb / 6P
   Power MOSFET -10 Amps, -20 Volts
August, 2013 ??Rev. 6
NTMD2C02R2 ONSEMI-NTMD2C02R2 Datasheet
117Kb / 16P
   Power MOSFET 2 Amps, 20 Volts
September, 2002 ??Rev. 0
NVMFS5C628NL ONSEMI-NVMFS5C628NL Datasheet
93Kb / 6P
   Power MOSFET 4 Amps, 20 Volts
October, 2015 ??Rev. 0
NTQD6968 ONSEMI-NTQD6968 Datasheet
76Kb / 8P
   Power MOSFET 6.6 Amps, 20 Volts
November, 2001 ??Rev. 0
NTTD1P02R2 ONSEMI-NTTD1P02R2 Datasheet
75Kb / 6P
   Power MOSFET -1.45 Amps, -20 Volts
December, 2003 ??Rev. 1
NTMS5P02R2 ONSEMI-NTMS5P02R2_06 Datasheet
122Kb / 7P
   Power MOSFET -5.4 Amps, -20 Volts
March, 2006 ??Rev. 2
NTR3A052PZ ONSEMI-NTR3A052PZ Datasheet
61Kb / 3P
   Power MOSFET 4 Amps, 20 Volts
December, 2015 ??Rev. P0
NVMFS5C612NL ONSEMI-NVMFS5C612NL Datasheet
83Kb / 6P
   Power MOSFET 4 Amps, 20 Volts
February, 2015 ??Rev. 1
NTHD5905T1 ONSEMI-NTHD5905T1 Datasheet
204Kb / 8P
   Power MOSFET 4 Amps, 20 Volts
February, 2005 ??Rev. XXX
MGSF2P02HD ONSEMI-MGSF2P02HD Datasheet
106Kb / 8P
   Power MOSFET 2 Amps, 20 Volts
April, 2004 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com