Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SK2900-01 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Fuji Electric

Numer części 2SK2900-01
Szczegółowy opis  N CHANNEL MOSFET
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FUJI [Fuji Electric]
Strona internetowa  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric

2SK2900-01 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Fuji Electric

  2SK2900-01 Datasheet HTML 1Page - Fuji Electric 2SK2900-01 Datasheet HTML 2Page - Fuji Electric 2SK2900-01 Datasheet HTML 3Page - Fuji Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
N-channel MOS-FET
2SK2900-01
60V
14,5m
Ω ±45A
60W
FAP-IIIB Series
> Characteristics
Typical Switching Characteristics
t=f(ID): VCC = 30V, VGS = 10V, RG = 10Ω
VSD [V]
This specification is subject to change without notice!
Power Dissipation
PD=f(TC)
0
25
50
75
100
125
0
25
50
75
100
125
150
TC [°C]
Maximum Avalanche Current vs. starting Tch
IAV=f(starting Tch)
0
20
40
60
80
100
120
0
25
50
75
100
125
150
starting Tch [°C]


Podobny numer części - 2SK2900-01

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2900-01 ISC-2SK2900-01 Datasheet
332Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - 2SK2900-01

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com