Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
2SA1499 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor |
|
2SA1499 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor |
2 / 3 page 2 Power Transistors 2SA1499 PC —Ta IC —VCE VCE(sat) —IC VBE(sat) —IC hFE —IC fT —IC ton, tstg, tf — IC Area of safe operation (ASO) 0 160 40 120 80 140 20 100 60 0 40 30 10 25 35 20 5 15 (1) T C=Ta (2) With a 100 × 100 × 2mm Al heat sink (3) Without heat sink (P C=2.0W) (1) (2) (3) Ambient temperature Ta (˚C) 0–8 –2 –6 –4 –7 –1 –5 –3 0 – 0.8 – 0.6 – 0.2 – 0.5 – 0.7 – 0.4 – 0.1 – 0.3 T C=25˚C I B=–40mA –8mA –6mA –4mA –2mA –1mA –10mA Collector to emitter voltage V CE (V) – 0.01 – 0.1 –1 –10 – 0.03 – 0.3 –3 – 0.01 – 0.03 – 0.1 – 0.3 –1 –3 –10 –30 –100 I C/IB=5 T C=100˚C 25˚C –25˚C Collector current I C (A) – 0.01 – 0.03 – 0.1 – 0.3 –1 – 0.01 –3 –1 – 0.3 – 0.1 – 0.03 I C/IB=5 T C=–25˚C 25˚C 100˚C Collector current I C (A) – 0.001 – 0.01 – 0.1 –1 – 0.003 – 0.03 – 0.3 1 3 10 30 100 300 1000 3000 10000 V CE=–5V T C=100˚C 25˚C –25˚C Collector current I C (A) – 0.001 – 0.01 – 0.1 –1 – 0.003 – 0.03 – 0.3 0.1 0.3 1 3 10 30 100 300 1000 V CE=–10V f=1MHz T C=25˚C Collector current I C (A) Collector current I C (A) 0 –1.0 – 0.8 – 0.2 – 0.6 – 0.4 0.01 0.03 0.1 0.3 1 3 10 30 100 t f t on t stg Pulsed t w=1ms Duty cycle=1% I C/IB=5(–IB1=IB2) V CC=–100V T C=25˚C –1 –10 –100 –1000 –3 –30 –300 – 0.001 – 0.003 – 0.01 – 0.03 – 0.1 – 0.3 –1 –3 –10 Non repetitive pulse T C=25˚C 10ms t=1ms 1s I CP I C Collector to emitter voltage V CE (V) |
Podobny numer części - 2SA1499 |
|
Podobny opis - 2SA1499 |