Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.PL

X  

Preview PDF Download HTML

NTE790 Arkusz danych(PDF) 2 Page - NTE Electronics

Numer części NTE790
Szczegółowy opis  Integrated Circuit Dual Chroma Demodulator
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE790 Arkusz danych(HTML) 2 Page - NTE Electronics

  NTE790 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE790 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Electrical Characteristics (Cont’d): (TA = +25°C and V+ = 24V unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Chroma Input Sensitivity
V3
Adjust ec for 5V @ Pin13 (B–Y)
0.2
0.35 Vp–p
Relative R–Y Output
V11
3.5
4.2
Vp–p
Relative G–Y Output
V9
0.75
1.25 Vp–p
VDC Difference Between any two
Output Pins
|V9|–|V13|
ec = 0
0.6
V
Input Impedance Reference Subcarrier
ri6, 7
1.7
k
Input Capacitance Reference Subcarrier
ci6, 7
6
pF
Input Impedance at Chroma Inputs
ri3, 4
0.95
k
Input Capacitance at Chroma Inputs
ci3, 4
6
pF
Output Resistance
ro
180
VCC
R – Y Output
G – Y Output
B – Y Output
1
2
3
4
N.C.
N.C.
(–) Chroma
(+) Chroma
5
N.C.
6
R – Y Injection
7
B – Y Injection
14
13
12
11
GND
N.C.
10 N.C.
9
8
Pin Connection Diagram
.600 (15.24)
17
14
8
.300
(7.62)
.200 (5.08)
Max
.100 (2.45)
.099 (2.5) Min
.785 (19.95)
Max


Html Pages

1  2 


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn