Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

HSHCAA106E Arkusz danych(PDF) 7 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Numer części HSHCAA106E
Szczegółowy opis  Humidity Sensor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
Strona internetowa  http://www.alps.com
Logo ALPS - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

HSHCAA106E Arkusz danych(HTML) 7 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

  HSHCAA106E Datasheet HTML 1Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAA106E Datasheet HTML 2Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAA106E Datasheet HTML 3Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAA106E Datasheet HTML 4Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAA106E Datasheet HTML 5Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAA106E Datasheet HTML 6Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAA106E Datasheet HTML 7Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
(Page 7/7 )
4-6.
お取り扱い上の注意
お取り扱い上の注意
お取り扱い上の注意
お取り扱い上の注意
Precautions
4-6-1.
保管環境のご注意 
Storage Environment
適切な温度・湿度環境(
5
40
, 40
60
RH
)で保管していただけるようお願いします。
また、塩素や腐食性のあるガスも避けるようお願いします。不適切な環境で保管した場合は、製品特性に
影響する事があります。
Products should be stored at an appropriate temperature and humidity (5 to 40
, 40 to 60%RH).
Keep products away from chlorine and corrosive gas.
The sensor might be damaged when straged in improper condition or excluding this guarantee condition.
4-6-2.
使用時のご注意 
Precaution in use
ESD
耐性は
2
V
HBM
、人体モデル)までの耐性が確認されていますが、本製品は高密度集積回路を搭載した
電子部品の為、組み立ての際は静電気対策をお願いします。
The ESD tolerance is 2kV(HBM). Please manage ESD
 
when assembling.
湿度センサー感湿部へのコンタミネーションの付着には十分ご注意下さい。コンタミネーションが付着した場合
正常な出力値を示さない可能性があります。カバーケースは外さないようお願いします。
揮発性の高い有機溶剤、アルコール等にさらされないようご注意ください。出力ドリフトの原因になります。
Volatile organic solvent and alcohol will affect performance.
高温環境下において高湿
/
低湿に
長時間さらされると出力ドリフトの原因となります。高湿で出力高、
低湿で出力低となります。例えば
50
80%RH
に置くと出力高となり、
50
20%RH
に置くと出力低へ変化します。
本保証条件以外、又は、不適切な条件でご使用された場合、センサが破損することがあります。
The sensor might be damaged when used on an improper condition or excluding this guarantee condition.
Please note the adhesion of the contamination to humidity sensor. There is a possibility of not
indicating a normal output value when the contamination adheres. Please do not remove the cover
case.
In high temperature environment, there is a tendency to drift of the sensor humidity reading. For
example, the reading will drift to high side in 50degC 80%RH, and low side in 50degC 20%RH.


Podobny numer części - HSHCAA106E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
HSHCAA114A ALPS-HSHCAA114A Datasheet
1Mb / 7P
   Humidity Sensor
More results

Podobny opis - HSHCAA106E

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TDK Electronics
CHS-CGC5-28 TDK-CHS-CGC5-28 Datasheet
175Kb / 11P
   Humidity Sensor
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
HSHCAA114A ALPS-HSHCAA114A Datasheet
1Mb / 7P
   Humidity Sensor
logo
Vishay Siliconix
238169190001 VISHAY-238169190001 Datasheet
135Kb / 2P
   Humidity Sensor
Revision: 24-Jun-09
232269190001 VISHAY-232269190001 Datasheet
122Kb / 1P
   Humidity Sensor
Revision: 10-Oct-03
logo
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
HSHCAA006A ALPS-HSHCAA006A Datasheet
356Kb / 10P
   Humidity Sensor
logo
RFE international
HCZ-H6 RFE-HCZ-H6 Datasheet
215Kb / 2P
   HUMIDITY SENSOR
logo
Amphenol Corporation
HS30P AMPHENOL-HS30P Datasheet
195Kb / 4P
   Humidity sensor
logo
Humirel
HS1101LF HUMIREL-HS1101LF Datasheet
242Kb / 4P
   RELATIVE HUMIDITY SENSOR
logo
HOKURIKU ELECTRIC INDUS...
E1321AA HOKURIKU-E1321AA Datasheet
75Kb / 1P
   Relative Humidity Sensor
logo
Innovative Sensor Techn...
MK33 IST-MK33 Datasheet
782Kb / 5P
   Capacitive Humidity Sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com