Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SK1249 Arkusz danych(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Numer części 2SK1249
Szczegółowy opis  VX Series Power MOSFET
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Strona internetowa  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

2SK1249 Arkusz danych(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  2SK1249 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SK1249 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image


Podobny numer części - 2SK1249

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1249 ISC-2SK1249 Datasheet
839Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - 2SK1249

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
2SK1693 NEC-2SK1693 Datasheet
155Kb / 2P
   VX SERIES POWER MOSFET
logo
Shindengen Electric Mfg...
2SK1250 SHINDENGEN-2SK1250 Datasheet
118Kb / 2P
   VX Series Power MOSFET
F12F50VX2 SHINDENGEN-F12F50VX2 Datasheet
155Kb / 10P
   VX-2 SERIES POWER MOSFET
2SK2180 SHINDENGEN-2SK2180 Datasheet
274Kb / 6P
   VX-2 Series Power MOSFET(500V3A)
2SK2185 SHINDENGEN-2SK2185 Datasheet
409Kb / 10P
   VX-2 Series Power MOSFET(500V5A)
2SK2563 SHINDENGEN-2SK2563 Datasheet
442Kb / 12P
   VX-2 Series Power MOSFET(600V4A)
2SK2186 SHINDENGEN-2SK2186 Datasheet
396Kb / 10P
   VX-2 Series Power MOSFET(500V 10A)
2SK2196 SHINDENGEN-2SK2196 Datasheet
394Kb / 10P
   VX-2 Series Power MOSFET(500V 20A)
2SK3012 SHINDENGEN-2SK3012 Datasheet
429Kb / 12P
   VX-2 Series Power MOSFET(600V 12A)
2SK2182 SHINDENGEN-2SK2182 Datasheet
409Kb / 10P
   VX-2 Series Power MOSFET(500V 3A)
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com