Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
HLMP-3960 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
HLMP-3960 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
8 / 10 page 8 Lambda (nm) Color Cat # Min. Max. Emerald Green 9 552.5 555.5 8 555.5 558.5 7 558.5 561.5 6 561.5 564.5 Green 6 561.5 564.5 5 564.5 567.5 4 567.5 570.5 3 570.5 573.5 2 573.5 576.5 Yellow 1 582.0 584.5 3 584.5 587.0 2 587.0 589.5 4 589.5 592.0 5 592.0 593.0 Orange 1 597.0 599.5 2 599.5 602.0 3 602.0 604.5 4 604.5 607.5 5 607.5 610.5 6 610.5 613.5 7 613.5 616.5 8 616.5 619.5 Maximum tolerance for each bin limit is ± 0.5nm. Color Categories Intensity Range (mcd) Color Bin Min. Max. Yellow H 26.5 42.3 I 42.3 67.7 J 67.7 108.2 K 108.2 173.2 L 173.2 250.0 M 250.0 360.0 N 360.0 510.0 O 510.0 800.0 P 800.0 1250.0 Q 1250.0 1800.0 R 1800.0 2900.0 S 2900.0 4700.0 T 4700.0 7200.0 U 7200.0 11700.0 V 11700.0 18000.0 W 18000.0 27000.0 Green/ A 1.1 1.8 Emerald B 1.8 2.9 Green C 2.9 4.7 D 4.7 7.6 E 7.6 12.0 F 12.0 19.1 G 19.1 30.7 H 30.7 49.1 I 49.1 78.5 J 78.5 125.7 K 125.7 201.1 L 201.1 289.0 M 289.0 417.0 N 417.0 680.0 O 680.0 1100.0 P 1100.0 1800.0 Q 1800.0 2700.0 R 2700.0 4300.0 S 4300.0 6800.0 T 6800.0 10800.0 U 10800.0 16000.0 V 16000.0 25000.0 W 25000.0 40000.0 Maximum tolerance for each bin limit is ± 18%. Intensity Bin Limits (continued) |
Podobny numer części - HLMP-3960 |
|
Podobny opis - HLMP-3960 |