Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KFF6668A Arkusz danych(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Numer części KFF6668A
Szczegółowy opis  1033 MHz TCAS BPF
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Strona internetowa  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

KFF6668A Arkusz danych(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  KFF6668A Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers KFF6668A Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
KFF6668A
1033 MHz TCAS BPF
Mechanical Drawing
Dim
Nominal (mm)
Tolerance (mm)
+/- or max
A
11.569
max
B
10.871
max
C
11.569
max
D
4.445
0.127
E
4.445
0.127
F
0.472
0.127
G
1.041
0.127
I
3.835
0.127
J
1.549
0.127
K
1.295
0.127
Electrical response
PCB Layout
Packaging and Marking
Document No. 008-0256-0
Page 2 of 2
Rev. X4VH
٠ CTS Electronic Components ٠ www.ctscorp.com ٠ 171 Covington Drive ٠ Bloomingdale, IL 60108 ٠
(840 max. per box)
10 28 Slot Gray Foam Trays


Podobny numer części - KFF6668A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
CTS Corporation
KFF6668A CTS-KFF6668A Datasheet
68Kb / 2P
   Rugged mount, silver (Ag) coated ceramic filter.
More results

Podobny opis - KFF6668A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Johanson Technology Inc...
2400DP39A5425 JOHANSON-2400DP39A5425 Datasheet
79Kb / 2P
   2450 / 5400 MHz Diplexer ( BPF / BPF)
logo
List of Unclassifed Man...
KFF6514A ETC-KFF6514A Datasheet
118Kb / 2P
   1542 MHZ INMARSAT /GPS BPF
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAFL-010608 MA-COM-MAFL-010608 Datasheet
760Kb / 6P
   MoCA BPF 650-875 MHz
logo
Johanson Technology Inc...
0500DP44A1215 JOHANSON-0500DP44A1215 Datasheet
120Kb / 2P
   1200 /1200 MHz Diplexer (BPF/BRF)
2450DP15D5400 JOHANSON-2450DP15D5400 Datasheet
84Kb / 2P
   2450 / 5400 MHz Diplexer ( LPF / BPF)
2450DP15E5400 JOHANSON-2450DP15E5400 Datasheet
82Kb / 2P
   2450 / 5400 MHz Diplexer ( LPF / BPF)
logo
Fujitsu Component Limit...
FAR-F5CE-D2 FUJITSU-FAR-F5CE-D2 Datasheet
198Kb / 19P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1000 MHz)
FAR-F6CE FUJITSU-FAR-F6CE Datasheet
428Kb / 39P
   Piezoelectric SAW BPF (1000 to 2500 MHz)
FAR-F5CE FUJITSU-FAR-F5CE Datasheet
515Kb / 49P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1700 MHz)
FAR-F5CH FUJITSU-FAR-F5CH Datasheet
441Kb / 39P
   Piezoelectric SAW BPF (700 to 1000 MHz)
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com