Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CS4385-CQZ Arkusz danych(PDF) 11 Page - Cirrus Logic

Numer części CS4385-CQZ
Szczegółowy opis  114 dB, 192kHz 8-CHANNEL D/A CONVERTER
Download  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CIRRUS [Cirrus Logic]
Strona internetowa  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS4385-CQZ Arkusz danych(HTML) 11 Page - Cirrus Logic

Back Button CS4385-CQZ Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS4385-CQZ Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS4385-CQZ Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CS4385-CQZ Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CS4385-CQZ Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CS4385-CQZ Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CS4385-CQZ Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic CS4385-CQZ Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic CS4385-CQZ Datasheet HTML 15Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 56 page
background image
CS4385
DS671A1
11
DIGITAL CHARACTERISTICS
13. Any pin except supplies. Transient currents of up to ±100 mA on the input pins will not cause SCR latch-
up
Parameters
Symbol
Min
Typ
Max
Units
Input Leakage Current
(Note 13)
Iin
--
±10
µA
Input Capacitance
-
8
-
pF
High-Level Input Voltage
Serial I/O
Control I/O
VIH
VIH
70%
70%
-
-
-
-
VLS
VLC
Low-Level Input Voltage
Serial I/O
Control I/O
VIL
VIL
-
-
-
-
30%
30%
VLS
VLC
High-Level Output Voltage (IOH = -1.2 mA)
Control I/O
VOH
80%
-
-
VLC
Low-Level Output Voltage (IOL = 1.2 mA)
Control I/O
VOL
--
20%
VLC
MUTEC auto detect input high voltage
VIH
70%
-
-
VA
MUTEC auto detect input low voltage
VIL
--
30%
VA
Maximum MUTEC Drive Current
Imax
-3
-
mA
MUTEC High-Level Output Voltage
VOH
-VA
-
V
MUTEC Low-Level Output Voltage
VOL
-0
-
V


Podobny numer części - CS4385-CQZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cirrus Logic
CS4385-CQZ CIRRUS-CS4385-CQZ Datasheet
1Mb / 55P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4385-CQZR CIRRUS-CS4385-CQZR Datasheet
1Mb / 55P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
More results

Podobny opis - CS4385-CQZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cirrus Logic
CS4383 CIRRUS-CS4383 Datasheet
952Kb / 40P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter?
CS4382 CIRRUS-CS4382_08 Datasheet
844Kb / 42P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS5368 CIRRUS-CS5368_08 Datasheet
596Kb / 41P
   114 dB, 192 kHz, 8-Channel A/D Converter
CS4382A CIRRUS-CS4382A_05 Datasheet
938Kb / 47P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4385A CIRRUS-CS4385A Datasheet
1Mb / 55P
   114-dB, 192-kHz 8-Channel D/A Converter
CS4382A CIRRUS-CS4382A Datasheet
685Kb / 47P
   114 dB, 192 kHz 8-channel D/A Converter
CS5368 CIRRUS-CS5368 Datasheet
354Kb / 39P
   114 dB, 192 kHz, 8-Channel A/D Converter
CS4385 CIRRUS-CS4385_07 Datasheet
1Mb / 55P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4382 CIRRUS-CS4382 Datasheet
981Kb / 42P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
CS4382A CIRRUS-CS4382A_08 Datasheet
1,012Kb / 50P
   114 dB, 192 kHz 8-Channel D/A Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com