Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


ADXL278 Datasheet(Arkusz danych) 11 Page - Analog Devices

Numer części ADXL278
Szczegółowy opis  Dual-Axis, High-g, MEMS Accelerometers
Pobierz  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo 

 
 11 page
background image
ADXL278
Rev. A | Page 11 of 12
NOTES




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download



Powiązane numery części

Numer częściSzczegółowy opis komponentówHtml ViewProducent
LIS2L02ALMEMS INERTIAL SENSOR: 2-axis - +/-2g ULTRACOMPACT LINEAR ACCELEROMETER 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
ADXL150+-5 g to +-50 g Low Noise Low Power Single/Dual Axis iMEMS Accelerometers 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
LIS3L06ALMEMS INERTIAL SENSOR: 3-axis - +/-2g/6g ULTRACOMPACT LINEAR ACCELEROMETER 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
ADXL202Low Cost +-2 g/+-10 g Dual Axis iMEMS Accelerometers with Digital Output 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices
LIS2L06ALMEMS INERTIAL SENSOR: 2-axis - +/- 2g/6g ULTRACOMPACT LINEAR ACCELEROMETER 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
KD29Sto®Beschleunigungsaufnehmer Shock Accelerometers 1 2 List of Unclassifed Manufacturers
LIS3LV02DLMEMS INERTIAL SENSOR 3-Axis - ±2g/±6g Digital Output Low Voltage Linear Accelerometer 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
KXPA4Accelerometers and Inclinometers Multiplexed Analog Output 1 2 3 List of Unclassifed Manufacturers
LIS3L02AS4MEMS INERTIAL SENSOR 3-Axis - ±2g/±6g LINEAR ACCELEROMETER 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
ADXL202ELow-Cost +-2 g Dual-Axis Accelerometer with Duty Cycle Output 1 2 3 4 5 MoreAnalog Devices