Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI4971DY-T1 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI4971DY-T1
Szczegółowy opis  Dual P-Channel 25-V (G-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4971DY-T1 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI4971DY-T1 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4971DY-T1 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4971DY-T1 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4971DY-T1 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4971DY-T1 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Si4971DY
Vishay Siliconix
New Product
www.vishay.com
4
Document Number: 72174
S-03598—Rev. A, 31-Mar-03
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
30
50
10
20
Single Pulse Power
Time (sec)
40
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
- 0.4
- 0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 mA
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Threshold Voltage
TJ - Temperature (_C)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 80_C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
1
100
600
10
10-1
10-2
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
100
1
0.1
1
10
100
0.01
10
TA = 25_C
Single Pulse
P(t) = 10
dc
0.1
IDM Limited
ID(on)
Limited
rDS(on) Limited
BVDSS Limited
P(t) = 1
P(t) = 0.1
P(t) = 0.01
P(t) = 0.001


Podobny numer części - SI4971DY-T1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI4972DY VISHAY-SI4972DY Datasheet
287Kb / 15P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 02-Feb-09
SI4972DY VISHAY-SI4972DY Datasheet
146Kb / 12P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4972DY VISHAY-SI4972DY_V01 Datasheet
146Kb / 12P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4973DY VISHAY-SI4973DY Datasheet
46Kb / 5P
   Dual P-Channel 25-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 31-Mar-03
SI4973DY VISHAY-SI4973DY Datasheet
113Kb / 6P
   Dual P-Channel 25-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI4971DY-T1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI4973DY VISHAY-SI4973DY Datasheet
46Kb / 5P
   Dual P-Channel 25-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 31-Mar-03
SI4973DY VISHAY-SI4973DY_V01 Datasheet
113Kb / 6P
   Dual P-Channel 25-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI6967DQ VISHAY-SI6967DQ Datasheet
53Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 12-Oct-98
SI6969BDQ VISHAY-SI6969BDQ Datasheet
51Kb / 5P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 18-Nov-02
SI6981DQ VISHAY-SI6981DQ_06 Datasheet
211Kb / 4P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 13-Feb-06
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5905DC KEXIN-KI5905DC Datasheet
67Kb / 2P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI5933DC-T1-E3 VISHAY-SI5933DC-T1-E3 Datasheet
230Kb / 9P
   Dual P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
Rev. E, 19-Apr-10
SI9933BDY VISHAY-SI9933BDY_V01 Datasheet
102Kb / 6P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
18-Jul-08
SI6969BDQ VISHAY-SI6969BDQ_V01 Datasheet
106Kb / 6P
   Dual P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI5933DC VISHAY-SI5933DC_V01 Datasheet
112Kb / 5P
   Dual P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com