Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADV202BBCZ-150 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Analog Devices

Numer części ADV202BBCZ-150
Szczegółowy opis  JPEG2000 Video Codec
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADV202BBCZ-150 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADV202BBCZ-150 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADV202BBCZ-150 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADV202BBCZ-150 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADV202BBCZ-150 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADV202BBCZ-150 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADV202BBCZ-150 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADV202BBCZ-150 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADV202BBCZ-150 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADV202BBCZ-150 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 40 page
background image
ADV202
Rev. 0 | Page 6 of 40
NORMAL HOST MODE—READ OPERATION
Table 4.
Parameter
Description
Min
Typ
Max
Unit
t
ACK [dir]
RD to ACK, Direct Registers and FIFO Accesses
5 ns
1.5 × JCLK + 7.0 ns
t
ACK [indir]
RD to ACK, Indirect Registers
10.5 × JCLK
15.5 × JCLK + 7.0 ns
tDRD [dir]
Read Access Time, Direct Registers
5 ns
1.5 × JCLK + 7.0 ns
tDRD [indir]
Read Access Time, Indirect Registers
10.5 × JCLK
15.5 × JCLK + 7.0 ns
tHZRD
Data Hold
2
8.5
ns
tSC
CS to RD Setup
0
ns
tSA
Address Setup
2
ns
tHC
CS Hold
0
ns
tHA
Address Hold
2
ns
tRH
Read Inactive Pulse Width
2.5
JCLK 1
tRL
Read Active Pulse Width
2.5
JCLK
tRCYC
Read Cycle Time, Direct Registers
5.0
JCLK
1 For a definition of JCLK, see the
section.
PLL
ADDR
HDATA
tSA
tSC
tHC
tRL
tACK
tDRD
tHZRD
tRH
tRCYC
tHA
CS
RD
ACK
VALID
Figure 3. Normal Host Mode—Read Operation


Podobny numer części - ADV202BBCZ-150

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADV202BBCZ-150 AD-ADV202BBCZ-150 Datasheet
447Kb / 40P
   JPEG2000 Video Codec
REV. D
More results

Podobny opis - ADV202BBCZ-150

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADV202BBCZRL-115 AD-ADV202BBCZRL-115 Datasheet
447Kb / 40P
   JPEG2000 Video Codec
REV. D
ADV202 AD-ADV202_15 Datasheet
447Kb / 40P
   JPEG2000 Video Codec
Rev. D
ADV212 AD-ADV212_15 Datasheet
478Kb / 44P
   Wavescale Video Codec
Rev. B
ADV212-HD-EB AD-ADV212-HD-EB Datasheet
478Kb / 44P
   Wavescale Video Codec
REV. B
ADV601LCJSTZ AD-ADV601LCJSTZ Datasheet
546Kb / 44P
   Ultralow Cost Video Codec
REV. 0
ADV212 AD-ADV212 Datasheet
394Kb / 44P
   JPEG 2000 Video Codec
REV. 0
ADV601LC AD-ADV601LC Datasheet
472Kb / 44P
   Ultralow Cost Video Codec
REV. 0
ADV601LC AD-ADV601LC_15 Datasheet
546Kb / 44P
   Ultralow Cost Video Codec
REV. 0
ADV601 AD-ADV601 Datasheet
606Kb / 52P
   Low Cost Multiformat Video Codec
REV. 0
ADV7202 AD-ADV7202 Datasheet
216Kb / 26P
   Simultaneous Sampling Video Rate Codec
REV. PrB
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com