Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.PL

X  

Preview PDF Download HTML

MAX16821BEVKIT Dane(HTML) 4 Page - Maxim Integrated Products

Numer części MAX16821BEVKIT
Szczegółowy opis  MAX16821B Evaluation Kit
Pobierz  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Strona internetowa  http://www.maxim-ic.com
Logo 

MAX16821BEVKIT Datasheet(Arkusz danych) 4 Page - Maxim Integrated Products

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
MAX16821B Evaluation Kit
4
_______________________________________________________________________________________
4
_______________________________________________________________________________________
N3
231
4
21
5, 6, 7, 8
N5
CSP
LED+
C5
10
μF
50V
R6
0.007
Ω
2%
R8
1
Ω
R7
0.15
Ω
1%
PWMDIM
PWMDIM
C6
10
μF
50V
C8
4.7
μF
VCC
MAX16821B
U1
EN
VIN
PGND
LED+
LED-
PGND SGND
VIN
VIN
VIN
10
8
D1
11
12
13
14
LED+
CLKOUT
I.C.
15
3
2
1
N2
3
2
1
OVI
16
CLP
17
EAOUT
18
EAN
19
DIFF
20
CSN
21
CSP
9
N.C.
2
N.C.
7
DH
6
LX
5
BST
4
DL 3
PGND
1
VDD
28
27
C9
0.1
μF
26
24
23
22 25
EP
C4
1000pF
R3
SHORTED
VCC
R5
10k
Ω
1%
R1
249k
Ω
1%
VCC
N4
3
2
1
PWMDIM
PWMDIM
CSP
R13
1k
Ω
1%
R2
10k
Ω
1%
R11
2.49k
Ω
1%
R12
1.24k
Ω
1%
C3
1000pF
C10
0.1
μF
C1
10
μF
50V
L1
8.8
μH
C2
0.1
μF
50V
R4
124k
Ω
1%
SGND
CLKOUT
SGND
SGND
OUTV
PWMDIM
4
1, 2, 5, 6
3
N6
C7
0.022
μF
R9
2k
Ω
1%
N1
3
2
1
CLP
VCC
R10
10k
Ω
1%
Figure 1. MAX16821B EV Kit Schematic


Html Pages

1  2  3  4  5 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn