Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KMM5328004BSW Arkusz danych(PDF) 6 Page - Samsung semiconductor

Numer części KMM5328004BSW
Szczegółowy opis  8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Strona internetowa  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM5328004BSW Arkusz danych(HTML) 6 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM5328004BSW Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
DRAM MODULE
KMM5328004BSW/BSWG
RAS
VIH -
VIL -
CAS
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
OE
VIH -
VIL -
VOH -
VOL -
COLUMN
ADDRESS
ROW
ADDRESS
tRAS
tRC
tCRP
tRP
tCSH
tRSH
tRCD
tCAS
tRAL
tASR
tRAH
tASC
tCAH
tCRP
tAA
tOEA
tCLZ
tRAC
OPEN
tRCH
Don
′t care
Undefined
tRAD
tRRH
DATA-OUT
tREZ
tRCS
READ CYCLE
tOEZ
tCEZ
tWEZ
DQ
tOLZ
tCAC


Podobny numer części - KMM5328004BSW

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
KMM5328004CSW SAMSUNG-KMM5328004CSW Datasheet
440Kb / 21P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5328004CSWG SAMSUNG-KMM5328004CSWG Datasheet
440Kb / 21P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
More results

Podobny opis - KMM5328004BSW

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
KMM5328004CSW SAMSUNG-KMM5328004CSW Datasheet
440Kb / 21P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324004BSW SAMSUNG-KMM5324004BSW Datasheet
401Kb / 19P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324000BSW SAMSUNG-KMM5324000BSW Datasheet
357Kb / 18P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324004CSW SAMSUNG-KMM5324004CSW Datasheet
435Kb / 21P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5328000CK SAMSUNG-KMM5328000CK Datasheet
271Kb / 15P
   8M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5368003BSW SAMSUNG-KMM5368003BSW Datasheet
365Kb / 18P
   8M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232004BK SAMSUNG-KMM53232004BK Datasheet
420Kb / 19P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216004CK SAMSUNG-KMM53216004CK Datasheet
445Kb / 21P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232004CK SAMSUNG-KMM53232004CK Datasheet
459Kb / 21P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216000BK SAMSUNG-KMM53216000BK Datasheet
364Kb / 18P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com