Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KMM5364003CK Arkusz danych(PDF) 8 Page - Samsung semiconductor

Numer części KMM5364003CK
Szczegółowy opis  4M x 36 DRAM SIMM using 4Mx4 and 16M Quad CAS, 4K/2K Refresh, 5V
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Strona internetowa  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM5364003CK Arkusz danych(HTML) 8 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM5364003CK Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KMM5364003CK Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KMM5364003CK Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KMM5364003CK Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM5364003CK Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM5364003CK Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM5364003CK Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM5364003CK Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KMM5364003CK Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
DRAM MODULE
KMM5364103CK/CKG
KMM5364003CK/CKG
tCRP
RAS
VIH -
VIL -
CAS
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
VOH -
VOL -
DQ
READ CYCLE
COLUMN
ADDRESS
ROW
ADDRESS
tRAS
tRC
tCRP
tRP
tCSH
tRSH
tRCD
tCAS
tRAL
tRAD
tASR
tRAH
tASC
tCAH
tAA
tCAC
tCLZ
tRAC
OPEN
DATA-OUT
tRRH
tRCH
Don
′t care
Undefined
tRCS
tOFF


Podobny numer części - KMM5364003CK

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
KMM5364003CSW SAMSUNG-KMM5364003CSW Datasheet
391Kb / 20P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364003CSWG SAMSUNG-KMM5364003CSWG Datasheet
391Kb / 20P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
More results

Podobny opis - KMM5364003CK

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
KMM5364005CK SAMSUNG-KMM5364005CK Datasheet
277Kb / 15P
   4M x 36 DRAM SIMM using 4Mx4 and 16M Quad CAS, 4K/2K, Refresh, 5V
KMM5364005BSW SAMSUNG-KMM5364005BSW Datasheet
393Kb / 19P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364003BSW SAMSUNG-KMM5364003BSW Datasheet
351Kb / 18P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364003CSW SAMSUNG-KMM5364003CSW Datasheet
391Kb / 20P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364005CSW SAMSUNG-KMM5364005CSW Datasheet
415Kb / 21P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5324004CK SAMSUNG-KMM5324004CK Datasheet
276Kb / 15P
   4M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5368003BSW SAMSUNG-KMM5368003BSW Datasheet
365Kb / 18P
   8M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5324000CK SAMSUNG-KMM5324000CK Datasheet
265Kb / 15P
   4M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5328000CK SAMSUNG-KMM5328000CK Datasheet
271Kb / 15P
   8M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM53616000BK SAMSUNG-KMM53616000BK Datasheet
371Kb / 18P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com