Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KMM5364105CK Arkusz danych(PDF) 7 Page - Samsung semiconductor

Numer części KMM5364105CK
Szczegółowy opis  4M x 36 DRAM SIMM using 4Mx4 and 16M Quad CAS, 4K/2K, Refresh, 5V
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Strona internetowa  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM5364105CK Arkusz danych(HTML) 7 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM5364105CK Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor KMM5364105CK Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KMM5364105CK Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KMM5364105CK Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KMM5364105CK Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM5364105CK Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM5364105CK Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM5364105CK Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM5364105CK Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
DRAM MODULE
KMM5364105CK/CKG
KMM5364005CK/CKG
tWCS
NOTE : DOUT = OPEN
WRITE CYCLE ( EARLY WRITE )
RAS
VIH -
VIL -
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
VIH -
VIL -
COLUMN
ADDRESS
ROW
ADDRESS
tRAS
tRC
tCRP
tRP
tCSH
tRSH
tRCD
tCAS
tRAL
tRAD
tASR
tRAH
tASC
tCAH
tCRP
Don
′t care
Undefined
tWCH
tWP
CAS
tRWL
tCWL
tDS
tDH
DATA-IN
DQ


Podobny numer części - KMM5364105CK

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
KMM5364103CK SAMSUNG-KMM5364103CK Datasheet
286Kb / 17P
   4M x 36 DRAM SIMM using 4Mx4 and 16M Quad CAS, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5364103CKG SAMSUNG-KMM5364103CKG Datasheet
286Kb / 17P
   4M x 36 DRAM SIMM using 4Mx4 and 16M Quad CAS, 4K/2K Refresh, 5V
More results

Podobny opis - KMM5364105CK

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
KMM5364003CK SAMSUNG-KMM5364003CK Datasheet
286Kb / 17P
   4M x 36 DRAM SIMM using 4Mx4 and 16M Quad CAS, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5364005BSW SAMSUNG-KMM5364005BSW Datasheet
393Kb / 19P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364003BSW SAMSUNG-KMM5364003BSW Datasheet
351Kb / 18P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364003CSW SAMSUNG-KMM5364003CSW Datasheet
391Kb / 20P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5364005CSW SAMSUNG-KMM5364005CSW Datasheet
415Kb / 21P
   4M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5324004CK SAMSUNG-KMM5324004CK Datasheet
276Kb / 15P
   4M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5368003BSW SAMSUNG-KMM5368003BSW Datasheet
365Kb / 18P
   8M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM5324000CK SAMSUNG-KMM5324000CK Datasheet
265Kb / 15P
   4M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5328000CK SAMSUNG-KMM5328000CK Datasheet
271Kb / 15P
   8M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM53616000BK SAMSUNG-KMM53616000BK Datasheet
371Kb / 18P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com