Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MC100H603 Arkusz danych(PDF) 3 Page - ON Semiconductor |
|
MC100H603 Arkusz danych(HTML) 3 Page - ON Semiconductor |
3 / 5 page MC10H603 MC100H603 2–313 MOTOROLA MECL Data DL122 — Rev 6 10H ECL DC CHARACTERISTICS: VCCT = 5.0 V ± 10%; VEE = – 5.2 V ± 5% Sb l P 0 °C 25 °C 75 °C Ui Cdi i Symbol Parameter Min Max Min Max Min Max Unit Condition IIH IIL Input HIGH Current Input LOW Current 0.5 225 0.5 145 0.5 145 µA µA VIH VIL Input HIGH Voltage Input LOW Voltage –1170 –1950 – 840 –1480 –1130 –1950 – 810 –1480 –1070 –1950 – 735 –1450 mV 100H ECL DC CHARACTERISTICS: VCCT = 5.0 V ± 10%; VEE = – 4.2 V to – 5.5 V Sb l P 0 °C 25 °C 75 °C Ui Cdi i Symbol Parameter Min Max Min Max Min Max Unit Condition IIH IIL Input HIGH Current Input LOW Current 0.5 225 0.5 145 0.5 145 µA µA VIH VIL Input HIGH Voltage Input LOW Voltage –1165 –1810 – 880 –1475 –1165 –1810 – 880 –1475 –1165 –1810 – 880 –1475 mV TTL DC CHARACTERISTICS: VCCT = 5.0 V ± 10%; VEE = – 5.2 V ± 5% (10H version); VEE = – 4.2 V to – 5.5 V (100H version) Sb l P 0 °C 25 °C 75 °C Ui Cdi i Symbol Parameter Min Max Min Max Min Max Unit Condition VIH VIL Input HIGH Voltage Input LOW Voltage 2.0 0.8 2.0 0.8 2.0 0.8 V V IIH Input HIGH Current 20 100 20 100 20 100 µA VIN = 2.7 V VIN = 7.0 V IIL Input LOW Current – 0.6 – 0.6 – 0.6 mA VIN = 0.5 V VIK Input Clamp Voltage –1.2 –1.2 –1.2 V IIN = –18 mA VOH Output HIGH Voltage 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 V V IOH = – 3.0 mA IOH = –15 mA VOL Output LOW Voltage 0.55 0.55 0.55 V IOL = 48 mA |
Podobny numer części - MC100H603 |
|
Podobny opis - MC100H603 |