Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
MC14050BDTR2 Arkusz danych(PDF) 3 Page - ON Semiconductor |
|
MC14050BDTR2 Arkusz danych(HTML) 3 Page - ON Semiconductor |
3 / 8 page MC14049B, MC14050B http://onsemi.com 3 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to VSS) V – 55 _C + 25 _C + 125 _C Characteristic Symbol VDD Vdc Min Max Min Typ (Note 2) Max Min Max Unit Output Voltage “0” Level Vin = VDD VOL 5.0 10 15 − − − 0.05 0.05 0.05 − − − 0 0 0 0.05 0.05 0.05 − − − 0.05 0.05 0.05 Vdc “1” Level Vin = 0 VOH 5.0 10 15 4.95 9.95 14.95 − − − 4.95 9.95 14.95 5.0 10 15 − − − 4.95 9.95 14.95 − − − Vdc Input Voltage “0” Level (VO = 4.5 Vdc) (VO = 9.0 Vdc) (VO = 13.5 Vdc) VIL 5.0 10 15 − − − 1.5 3.0 4.0 − − − 2.25 4.50 6.75 1.5 3.0 4.0 − − − 1.5 3.0 4.0 Vdc “1” Level (VO = 0.5 Vdc) (VO = 1.0 Vdc) (VO = 1.5 Vdc) VIH 5.0 10 15 3.5 7.0 11 − − − 3.5 7.0 11 2.75 5.50 8.25 − − − 3.5 7.0 11 − − − Vdc Output Drive Current (VOH = 2.5 Vdc) Source (VOH = 9.5 Vdc) (VOH = 13.5 Vdc) IOH 5.0 10 15 – 1.6 – 1.6 – 4.7 − − − – 1.25 – 1.30 – 3.75 – 2.5 – 2.6 – 10 − − − – 1.0 – 1.0 – 3.0 − − − mAdc (VOL = 0.4 Vdc) Sink (VOL = 0.5 Vdc) (VOL = 1.5 Vdc) IOL 5.0 10 15 3.75 10 30 − − − 3.2 8.0 24 6.0 16 40 − − − 2.6 6.6 19 − − − mAdc Input Current Iin 15 − ± 0.1 − ±0.00001 ± 0.1 − ± 1.0 mAdc Input Capacitance (Vin = 0) Cin − − − − 10 20 − − pF Quiescent Current (Per Package) IDD 5.0 10 15 − − − 1.0 2.0 4.0 − − − 0.002 0.004 0.006 1.0 2.0 4.0 − − − 30 60 120 mAdc Total Supply Current (Notes 3 & 4) (Dynamic plus Quiescent, per package) (CL = 50 pF on all outputs, all buffers switching IT 5.0 10 15 IT = (1.8 mA/kHz) f + IDD IT = (3.5 mA/kHz) f + IDD IT = (5.3 mA/kHz) f + IDD mAdc 2. Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance. 3. The formulas given are for the typical characteristics only at + 25 _C 4. To calculate total supply current at loads other than 50 pF: IT(CL) = IT(50 pF) + (CL − 50) Vfk Where: IT is in mA (per Package), CL in pF, V = (VDD − VSS) in volts, f in kHz is input frequency and k = 0.002. |
Podobny numer części - MC14050BDTR2 |
|
Podobny opis - MC14050BDTR2 |