Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CS5341-CZZ Arkusz danych(PDF) 6 Page - Cirrus Logic

Numer części CS5341-CZZ
Szczegółowy opis  105 dB, 192 kHz, MULTI-BIT AUDIO A/D CONVERTER
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CIRRUS [Cirrus Logic]
Strona internetowa  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS5341-CZZ Arkusz danych(HTML) 6 Page - Cirrus Logic

Back Button CS5341-CZZ Datasheet HTML 2Page - Cirrus Logic CS5341-CZZ Datasheet HTML 3Page - Cirrus Logic CS5341-CZZ Datasheet HTML 4Page - Cirrus Logic CS5341-CZZ Datasheet HTML 5Page - Cirrus Logic CS5341-CZZ Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CS5341-CZZ Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS5341-CZZ Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS5341-CZZ Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CS5341-CZZ Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
CS5341
6
DS564PP2
Note:
5. Referred to the typical full-scale input voltage
Quad Speed Mode
Fs = 192 kHz
Dynamic Range
A-weighted
unweighted
40 kHz bandwidth unweighted
99
96
-
105
102
99
-
-
-
dB
dB
dB
Total Harmonic Distortion + Noise
(Note 5)
-1 dB
-20 dB
-60 dB
40 kHz bandwidth
-1 dB
THD+N
-
-
-
-
-98
-82
-42
-95
-92
-
-
-
dB
dB
dB
dB
Dynamic Performance for All Modes
Interchannel Isolation
-
90
-
dB
DC Accuracy
Interchannel Gain Mismatch
-
0.1
-
dB
Gain Error
-
±5
%
Gain Drift
-
±100
-
ppm/°C
Analog Input Characteristics
Full-scale Input Voltage
0.53*VA
0.56*VA
0.59*VA
Vpp
Input Impedance
-
25
-
k


Podobny numer części - CS5341-CZZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cirrus Logic
CS5341-CZZ CIRRUS-CS5341-CZZ Datasheet
403Kb / 22P
   105 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5341-CZZ CIRRUS-CS5341-CZZ Datasheet
406Kb / 22P
   105 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5341-CZZR CIRRUS-CS5341-CZZR Datasheet
403Kb / 22P
   105 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5341-CZZR CIRRUS-CS5341-CZZR Datasheet
406Kb / 22P
   105 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
More results

Podobny opis - CS5341-CZZ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cirrus Logic
CS5341 CIRRUS-CS5341_08 Datasheet
406Kb / 22P
   105 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5342 CIRRUS-CS5342 Datasheet
400Kb / 22P
   105 dB, 192 kHz, MULTI-BIT AUDIO A/D CONVERTER
CS5342 CIRRUS-CS5342_06 Datasheet
403Kb / 21P
   105 dB, 192 kHz, Multi-bit Audio A/D Converter
CS5341 CIRRUS-CS5341_06 Datasheet
403Kb / 22P
   105 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5351 CIRRUS-CS5351 Datasheet
499Kb / 24P
   108 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5361 CIRRUS-CS5361 Datasheet
957Kb / 24P
   111 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5340 CIRRUS-CS5340_08 Datasheet
405Kb / 22P
   101 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5361 CIRRUS-CS5361_05 Datasheet
464Kb / 23P
   114 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5381 CIRRUS-CS5381 Datasheet
292Kb / 24P
   120 dB, 192 kHz, Multi-Bit Audio A/D Converter
CS5351 CIRRUS-CS5351_07 Datasheet
558Kb / 23P
   108 dB, 192 kHz, Multi-bit Audio A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com