Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI-8025JF Arkusz danych(PDF) 7 Page - Sanken electric

Numer części SI-8025JF
Szczegółowy opis  Step-Down to 2.5 V, 1.5 A, DC/DC Converter
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SANKEN [Sanken electric]
Strona internetowa  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SI-8025JF Arkusz danych(HTML) 7 Page - Sanken electric

  SI-8025JF Datasheet HTML 1Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 2Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 3Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 4Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 5Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 6Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 7Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 8Page - Sanken electric SI-8025JF Datasheet HTML 9Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
SI-8025JF
Step-Down
to 2.5 V, 1.5 A,
DC/DC Converter
www.allegromicro.com
Switching
Regulators
7
Dimensions in Millimeters
Terminal Finish: Sn–3Ag–0.5Cu (category e1)
Product Weight: Approx. 2.3 g
Terminal spacing is measured at lead tips.


Podobny numer części - SI-8025JF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanken electric
SI-8025JF SANKEN-SI-8025JF Datasheet
87Kb / 6P
   Full-Mold, Separate Excitation Switching Type
logo
Allegro MicroSystems
SI-8025JF ALLEGRO-SI-8025JF Datasheet
320Kb / 9P
   Step-Down to 2.5 V, 1.5 A, DC/DC Converter
More results

Podobny opis - SI-8025JF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Allegro MicroSystems
SI-8025JF ALLEGRO-SI-8025JF Datasheet
320Kb / 9P
   Step-Down to 2.5 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8033JD ALLEGRO-SI-8033JD Datasheet
546Kb / 10P
   Step-Down to 3.3 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8120JD ALLEGRO-SI-8120JD Datasheet
574Kb / 10P
   Step-Down to 12.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8120JF ALLEGRO-SI-8120JF Datasheet
363Kb / 9P
   Step-Down to 12.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8090JF ALLEGRO-SI-8090JF Datasheet
326Kb / 9P
   Step-Down to 9.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8050JF ALLEGRO-SI-8050JF Datasheet
326Kb / 9P
   Step-Down to 5.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8033JF ALLEGRO-SI-8033JF Datasheet
335Kb / 9P
   Step-Down to 3.3 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8050JD ALLEGRO-SI-8050JD Datasheet
538Kb / 10P
   Step-Down to 5.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8090JD ALLEGRO-SI-8090JD Datasheet
600Kb / 10P
   Step-Down to 9.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SPI-8002TW ALLEGRO-SPI-8002TW Datasheet
444Kb / 10P
   Dual 1.5 A, DC/DC Step-Down Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com