Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SP5U100L Arkusz danych(PDF) 3 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

Numer części SP5U100L
Szczegółowy opis  LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

SP5U100L Arkusz danych(HTML) 3 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

  SP5U100L Datasheet HTML 1Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SP5U100L Datasheet HTML 2Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SP5U100L Datasheet HTML 3Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
0
20
40
60
80
100
120
150
0
2.0
3.0
4.0
5.0
1.0
FIG.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
FORWARD SURGE CURRENT
FIG.3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
LEAD TEMPERATURE ( ℃)
RESISTIVE OR INDUCTIVE LOAD
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
130
RATINGS AND CHARACTERISTIC OF SP5U100L
REVERSE VOLTAGE. VOLTS
0.1
1
10
100
100
4000
1000
TL measured at the
cathode band terminal
0
25
50
75
100
125
150
1
10
100
TJ=TJMAX
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
0.01
0.1
1
100
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.8
0.7
0.6
0
10
5
TJ=25℃
TJ=125℃
TJ=100℃
PULSE WIDTH=300μS
1% DUTY CYCLE
0.001
0.01
1
0.1
10
20
20
0
40
60
80
100
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE%
TJ=25℃
TJ=100℃
TJ=125℃
JINAN JINGHENG ELECTRONICS CO., LTD.
HTTP://WWW.JINGHENG.CN
3-3


Podobny numer części - SP5U100L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
SP5U100L JINANJINGHENG-SP5U100L Datasheet
58Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SP5U100L LEIDITECH-SP5U100L Datasheet
648Kb / 3P
   LOW VF Schottk-y BARRIER RECTIFIER
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
SP5U100L-TO-277 JINANJINGHENG-SP5U100L-TO-277 Datasheet
58Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Podobny opis - SP5U100L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pan Jit International I...
SB30100LYT PANJIT-SB30100LYT_16 Datasheet
140Kb / 4P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR24ALF PANJIT-SR24ALF Datasheet
165Kb / 5P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
SP20U50L JINANJINGHENG-SP20U50L Datasheet
63Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR160L JINANJINGHENG-SR160L Datasheet
63Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR260L JINANJINGHENG-SR260L Datasheet
62Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR540LA JINANJINGHENG-SR540LA Datasheet
66Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR1045L JINANJINGHENG-SR1045L Datasheet
68Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR240SL JINANJINGHENG-SR240SL Datasheet
61Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR260SL JINANJINGHENG-SR260SL Datasheet
61Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR360L JINANJINGHENG-SR360L Datasheet
62Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR1045LCT JINANJINGHENG-SR1045LCT Datasheet
74Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com