Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC8600 Arkusz danych(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

Numer części TC8600
Szczegółowy opis  Sistemas de Conmutador-Control Microprocesador-Base Allegiant
Download  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TC8600 Arkusz danych(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button TC8600 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors TC8600 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 82 page
background image
12
de Señal de distribución estándar
TC8568 si ambas
unidades tipo receptor/conductor TC8561A y TC1680 son
para ser usadas en el mismo sistema. La unidad provee 32
salidas
separadas
capaces
de
manejar
hasta
256
dispositivos remotos. Se pueden utilizar configuraciones de
cableado en "estrella" o "cadena de margarita".
Panel de Interconexión de
Video TC8808
Es un accesorio opcional el cual provee a los sistemas
TC8600 y TC8800 con una capacidad de enlace (looping)
de hasta 32 salidas de video por panel. Este panel
cuadriculado contiene 32 conectores BNC en la parte
delantera para conexiones de video externas y dos
conectores de 16 contactos de listón en la parte trasera.
Los dos cables de 16 contactos de listón son incluidos para
efectuar interfase en el panel cuadriculado a los conectores
de circuito cerrado de video en los puertos de equipo
TC8600, TC8800. El panel cuadriculado es una unidad de
bastidor estándar EIA de 19-pulgadas de alto y una unidad
de ancho.
Tarjeta de Extensión para
Servicio TC8579SE
La tarjeta de extensión para servicio se utiliza para la
localización de fallas en los sistemas UCP TC8500,
entrada de videos, y módulos de salida de video.
Tarjeta de Extensión para
Servicio TC8779SE
La tarjeta de extensión para servicio se utiliza para la
localización de averías de cualquiera
de los módulos
TC8600 y TC8800 UCP y módulos de salida de videos y
todos los módulos TC8700.
Tarjeta de Extensión para
Servicio TC8820SE
La tarjeta de extensión para servicio se utiliza para la
localización de averías en los módulos de entrada de video
TC8600 y TC8800.
Programa de Control Maestro
Serie Allegiant TC8x59
El Programa de Control Maestro de la Serie TC8x59 para
sistemas Allegiant consiste en un programa IBM
® o un
programa IBM compatible que permita una rápida y fácil
configuración de las características del sistema. Existe un
paquete de Programa de Control Maestro Allegiant para
cada sistema Allegiant, por ejemplo, el TC8559 es utilizado
por los sistemas Serie TC8500, el TC8659 es utilizado por
los sistemas Serie TC8600, etc. El programa permite una
programación avanzada en el sistema de alarmas y
también
de
las
secuencias
en
adición
a
otras
características que no están disponibles usando el sistema
de teclado. También está incluido un monitoreo en-línea
de tiempo- real de las condiciones del sistema y un modo
de emulación de teclado.
Otras características distintivas del programa maestro de
control incluyen: contraseña para usuarios, bloqueo de
tablas,
64
funciones
programables
de
eventos
dependientes de la hora, respuestas de alarmas según
especificaciones usando el modo de Alarma VersAlarm™
y un modo de emulación de teclado. Además de las
secuencias normales operacionales de conmutación de
entradas desde un teclado estándar, otras secuencias de
conmutación
mucho
más
complejas
pueden
ser
programadas las cuales incorporan comandos de control
remoto como parte de la secuencia de conmutación. La
habilidad para detectar la pérdida de video en los sistemas
TC8600 y TC 8800 y para monitorear la operación del
sistema en tiempo-real es también una característica
estándar del paquete de Programa de Control Maestro
Allegiant.
El paquete de Programa TC8x59
incluye
un
disco
programado de 3 1/2-pulgadas que contienen el Programa
de Control Maestro Allegiant, un cable de interfase y el
manual del usuario para configurar al gusto el sistema
Allegiant.
Una versión especial TC8059 incluye múltiples discos para
programar los sistemas Allegiant Series TC8500, TC8600,
y TC8800. El programa TC8059 se ha preparado para
programar
una
mezcla
de
sistemas
Allegiant
que
eventualmente se encuentren operando en configuración
satélite.
El
Programa
de
Control
Maestro
requiere
de
una
computadora personal IBM o una computadora personal
realmente compatible con IBM, con un mínimo de 640
kilobytes de memoria, DOS 3.0 o más alta, un puerto serie,
un puerto paralelo, monitor MDA, y una pantalla de
Hércules™, CGA, EGA, VGA (o compatible).
Programa Allegiant Basado en
Windows
El TC8850 es un paquete de informática que utiliza una
Interfase Gráfica Por El Usuario (IGU) para integrar y
controlar sistemas de seguridad. Refiérase a la hoja de
información TC8850 para especificaciones completas.
__________________
Windows es marca registrada de Microsoft Corporation.
IBM es marca registrada de IBM Corporation.
Hercules es marca registrada de Hercules Technology.
Impresora de Registro
Una impresora opcional serie RS-232 puede ser conectada
la Unidad Central de Procesamiento UCP para proveer
registro permanente de las cambios significativos en el
estado del sistema.
Hora y fecha son impresas para
eventos del sistema tales como alarmas, encendido
después de fallas eléctricas, cargas secuenciales, registro
de
entrada
y
salida
de
operadores
al
teclado
y
transferencia
de
información
del
paquete
opcional
Programa
de Control Maestro. La impresora puede ser
usada también para obtener copias impresas para todos
los sistemas de Tablas y Secuencias.


Podobny numer części - TC8600

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Allen-Bradley
TC860 ALLEN-BRADLEY-TC860 Datasheet
11Mb / 114P
   IEC Contactor Specifications
2021
More results

Podobny opis - TC8600

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hammond Manufacturing L...
S2CBP HAMMOND-S2CBP Datasheet
50Kb / 1P
   Panneau de base
IPCBP HAMMOND-IPCBP Datasheet
45Kb / 1P
   Panneau interieur de base
S2CBWD HAMMOND-S2CBWD Datasheet
75Kb / 1P
   Porte vitree de base
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
   Dise챰o de referencia para p찼neles de control
logo
Hammond Manufacturing L...
S2CBC HAMMOND-S2CBC Datasheet
68Kb / 1P
   Plaque de recouvrement pour base
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
   TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
   Gestionnaire de cables de toit
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
   ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
   Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
logo
Sony Corporation
CXA2039M SONY-CXA2039M Datasheet
133Kb / 11P
   Base Band Hue/Color Control
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com