Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TC8655 Arkusz danych(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

Numer części TC8655
Szczegółowy opis  Sistemas de Conmutador-Control Microprocesador-Base Allegiant
Download  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Strona internetowa  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TC8655 Arkusz danych(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button TC8655 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TC8655 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 82 page
background image
9
COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA
Unidad Central de
Procesamiento UCP TC8x01
Unidad Central de Procesamiento la
cual contiene el
módulo microprocesador
(TC8511B o TC8x10A), el
módulo de suministro de energía (TC8x05), y varios
módulos de entradas y salidas de video
(vea abajo).
Además, hasta ocho teclados de la serie TC8550 pueden
ser conectados directamente a la Unidad Central de
Procesamiento.
Puerto de Expansion de
Monitor TC8802
Se requiere en los sistemas TC8800 con más de 32
monitores. Este puerto de expansión contiene un módulo
receptor de datos, (TC8816A), un suministro de energía
(TC8805), y un módulo de entrada y salida de video
adicional. El puerto de expansión de monitor puede
también acomodar hasta ocho teclados adicionales.
Modulo de Entrada de Video TC8x21
Tarjetas
individuales colocadas en puertos para aceptar
entradas de cámaras y otras fuentes de videos.
Módulos de salida de video
TC8532, TC8834
Tarjetas individuales colocadas en puertos para proveer
salida a monitores y VCRs.
Capacidades del sistema
Estas tablas indican el número máximo de módulos de
entrada y salida de video que pueden ser retenidos en
cada puerto, así como también el número de entradas y
salidas individuales sostenidas por cada uno de estos
módulos.
TC8500
Hasta 8 módulos de entrada de video; 8 entradas por
módulo. Hasta 4 módulos de salida de video; 2 salidas por
módulos.
Total:
64
entradas
máximas:
8
salidas.
Capacidad de cámara de configuración de satélite: 320.
TC8600
Hasta 8 módulos de entrada de video; 16 entradas por
módulos. Hasta 4 módulos de salida de video; 4 salidas por
módulos.
Total
128
entradas
máximas;
16
salidas.
Capacidad de cámara de configuración de satélite: 1152.
TC8800
Puerto Principal:
Hasta 8 módulos de entrada de video; 32 entradas por
módulos.
Hasta 8 módulos de salida de video; 4 salidas por módulos.
Subtotal: 256 entradas y 32 salidas en el puerto principal.
Puerto De Expansion De Monitor:
Hasta 8 módulos de entrada de video (duplicando módulos
en el puerto principal)
Hasta 8 módulos de salida adicional
(proveyendo cada
uno 4 salidas adicionales)
Subtotal: 32 salidas adicionales añadidas a las salidas del
puerto principal.
TOTAL:
256 entradas máximas; 64 salidas máximas. Capacidad de
cámara de configuración de satélite: 2304.


Podobny numer części - TC8655

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ACE Technology Co., LTD...
TC86-39 ACE-TC86-39 Datasheet
106Kb / 2P
   TUBUS-Series Type TC Profile Damper for Crane Equipment
logo
Allen-Bradley
TC860 ALLEN-BRADLEY-TC860 Datasheet
11Mb / 114P
   IEC Contactor Specifications
2021
TC861 ALLEN-BRADLEY-TC861 Datasheet
11Mb / 114P
   IEC Contactor Specifications
2021
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC86122-10S FUMAN-TC86122-10S Datasheet
293Kb / 33P
   16Pin infrared remote control IC
TC86122-13S FUMAN-TC86122-13S Datasheet
293Kb / 33P
   16Pin infrared remote control IC
More results

Podobny opis - TC8655

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hammond Manufacturing L...
S2CBP HAMMOND-S2CBP Datasheet
50Kb / 1P
   Panneau de base
IPCBP HAMMOND-IPCBP Datasheet
45Kb / 1P
   Panneau interieur de base
S2CBWD HAMMOND-S2CBWD Datasheet
75Kb / 1P
   Porte vitree de base
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
   Dise챰o de referencia para p찼neles de control
logo
Hammond Manufacturing L...
S2CBC HAMMOND-S2CBC Datasheet
68Kb / 1P
   Plaque de recouvrement pour base
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
   TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
   Gestionnaire de cables de toit
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
   ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
   Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
logo
Sony Corporation
CXA2039M SONY-CXA2039M Datasheet
133Kb / 11P
   Base Band Hue/Color Control
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com