Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STF21NM50N Arkusz danych(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Numer części STF21NM50N
Szczegółowy opis  N-CHANNEL 500V - 0.15ohm - 18A TO-220/FP/D2/I2PAK/TO-247 SECOND GENERATION MDmesh MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF21NM50N Arkusz danych(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STF21NM50N Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STF21NM50N Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STF21NM50N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STF21NM50N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STF21NM50N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STF21NM50N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STF21NM50N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STF21NM50N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STF21NM50N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
STP21NM50N - STF21NM50N - STB21NM50N - STB21NM50N-1 - STW21NM50N
6/16
Figure 15: Source-Drain Forward Characteris-
tics
Figure 16: Normalized BVdss vs Temperature


Podobny numer części - STF21NM50N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STF21NM50N STMICROELECTRONICS-STF21NM50N Datasheet
463Kb / 18P
   N-channel 500V - 0.15廓 - 18A TO-220/FP/D2/I2PAK/TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
More results

Podobny opis - STF21NM50N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STP21NM50N STMICROELECTRONICS-STP21NM50N_07 Datasheet
463Kb / 18P
   N-channel 500V - 0.15廓 - 18A TO-220/FP/D2/I2PAK/TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
STF15NM65N STMICROELECTRONICS-STF15NM65N Datasheet
499Kb / 18P
   N-channel 650V - 0.25廓 - 15.5A - TO-220/FP - D2/I2PAK - TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
STB12NM60N STMICROELECTRONICS-STB12NM60N Datasheet
591Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.35廓 - 10A - D2/I2PAK - TO-220/FP - TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
STB15NM60N STMICROELECTRONICS-STB15NM60N Datasheet
607Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.270廓 - 14A - D2/I2PAK - TO-220/FP - TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
STP21NM60N STMICROELECTRONICS-STP21NM60N Datasheet
672Kb / 16P
   N-CHANNEL 600V - 0.19 Ohm - 17 A TO-220/FP/D2/I2PAK/TO-247 SECOND GENERATION MDmesh MOSFET
STF19NM65N STMICROELECTRONICS-STF19NM65N Datasheet
532Kb / 19P
   N-channel 650 V - 0.25 廓 - 15.5 A - TO-220/FP-D2/I2PAK-TO-247 second generation MDmesh??Power MOSFET
STW25NM50N STMICROELECTRONICS-STW25NM50N Datasheet
678Kb / 16P
   N-CHANNEL 500V 0.11ohm - 22 A TO-220/FP/D/IPAK/TO-247 SECOND GENERATION MDmesh MOSFET
STB20NM60-1 STMICROELECTRONICS-STB20NM60-1 Datasheet
440Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.25廓 - 20A - TO-247 - TO-220/FP - D2/I2PAK MDmesh??Power MOSFET
STB13NM50N STMICROELECTRONICS-STB13NM50N Datasheet
622Kb / 17P
   N-channel 500V - 0.250廓 - 12A - TO-220/FP - TO-247-I2/D2PAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STB25NM50N STMICROELECTRONICS-STB25NM50N_07 Datasheet
514Kb / 18P
   N-channel 500V - 0.11廓 - 22A - TO-220 /FP- I2/D2PAK - TO-247 Second generation MDmesh??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com