Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FL086-6-35M Arkusz danych(PDF) 3 Page - Mini-Circuits

Numer części FL086-6-35M
Szczegółowy opis  Coaxial Cable
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MINI [Mini-Circuits]
Strona internetowa  http://www.minicircuits.com
Logo MINI - Mini-Circuits

FL086-6-35M Arkusz danych(HTML) 3 Page - Mini-Circuits

  FL086-6-35M Datasheet HTML 1Page - Mini-Circuits FL086-6-35M Datasheet HTML 2Page - Mini-Circuits FL086-6-35M Datasheet HTML 3Page - Mini-Circuits FL086-6-35M Datasheet HTML 4Page - Mini-Circuits FL086-6-35M Datasheet HTML 5Page - Mini-Circuits FL086-6-35M Datasheet HTML 6Page - Mini-Circuits  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Flexible Coaxial Cable, 3.5mm-M/3.5mm-M
FL086-6-35M+
Typical Performance Data
FREQUENCY
INSERTION
LOSS
3.5mm-MALE 1
RETURN LOSS
3.5mm-MALE 2
RETURN LOSS
(MHz)
(dB)
(dB)
(dB)
10
0.01
54.82
55.43
50
0.03
48.02
48.49
100
0.05
43.57
44.01
200
0.07
37.55
38.48
300
0.10
34.29
35.16
400
0.11
32.42
33.16
500
0.12
31.75
32.30
600
0.13
32.09
32.26
700
0.14
33.53
33.15
800
0.15
36.52
35.13
900
0.15
40.89
37.75
1000
0.16
39.86
38.20
1500
0.19
31.31
30.42
2000
0.21
32.21
33.43
2500
0.23
33.26
34.50
3000
0.26
29.36
28.97
3500
0.27
33.21
40.32
4000
0.28
32.14
31.79
4500
0.31
28.17
28.23
5000
0.31
33.52
43.01
5500
0.33
30.09
29.12
6000
0.35
26.58
26.83
6500
0.34
37.55
45.20
7000
0.37
27.22
26.51
7500
0.38
25.56
25.61
8000
0.37
56.00
47.33
9000
0.40
26.33
26.28
10000
0.43
24.58
24.33
10500
0.43
27.32
27.72
11000
0.43
30.59
30.57
11500
0.45
24.93
25.09
12000
0.45
29.34
30.31
12500
0.46
27.23
27.13
13000
0.47
27.03
28.38
14000
0.49
26.02
26.03
15000
0.50
27.57
25.32
16000
0.51
43.61
32.78
17000
0.53
30.38
29.86
18000
0.56
24.97
23.23
19000
0.58
22.70
22.66
20000
0.58
27.70
29.14
21000
0.60
26.27
23.84
22000
0.65
18.47
19.35
23000
0.66
19.57
24.11
24000
0.65
23.96
27.76
25000
0.68
20.92
21.33
26000
0.71
20.85
24.59
26500
0.71
23.51
23.91
27000
0.73
21.54
23.32
28000
0.74
25.90
25.79
REV. OR
FL086-6-35M+
10/23/2019
Page 1 of 1


Podobny numer części - FL086-6-35M

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mini-Circuits
FL086-6KM MINI-FL086-6KM Datasheet
697Kb / 6P
   Coaxial Cable
FL086-6KM++ MINI-FL086-6KM+ Datasheet
697Kb / 6P
   Coaxial Cable
FL086-6NM MINI-FL086-6NM Datasheet
264Kb / 2P
   Coaxial Cable
FL086-6NM++ MINI-FL086-6NM+ Datasheet
264Kb / 2P
   Coaxial Cable
FL086-6SM MINI-FL086-6SM Datasheet
247Kb / 2P
   Coaxial Cable
More results

Podobny opis - FL086-6-35M

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mini-Circuits
047-12SMP MINI-047-12SMP Datasheet
287Kb / 2P
   Coaxial Cable
047-12SMPR MINI-047-12SMPR Datasheet
291Kb / 2P
   Coaxial Cable
086-8SM MINI-086-8SM Datasheet
558Kb / 3P
   Coaxial Cable
086-4SBSMR MINI-086-4SBSMR Datasheet
388Kb / 2P
   Coaxial Cable
086-6SMRC MINI-086-6SMRC Datasheet
284Kb / 2P
   Coaxial Cable
086-7SBSM MINI-086-7SBSM Datasheet
441Kb / 2P
   Coaxial Cable
086-10SMR MINI-086-10SMR Datasheet
385Kb / 2P
   Coaxial Cable
086-11SM MINI-086-11SM Datasheet
547Kb / 3P
   Coaxial Cable
086-14SBSM MINI-086-14SBSM Datasheet
443Kb / 2P
   Coaxial Cable
086-18KM MINI-086-18KM Datasheet
304Kb / 2P
   Coaxial Cable
141-5SMRSM MINI-141-5SMRSM Datasheet
542Kb / 3P
   Coaxial Cable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com