Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FL086-6-35M Arkusz danych(PDF) 4 Page - Mini-Circuits

Numer części FL086-6-35M
Szczegółowy opis  Coaxial Cable
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MINI [Mini-Circuits]
Strona internetowa  http://www.minicircuits.com
Logo MINI - Mini-Circuits

FL086-6-35M Arkusz danych(HTML) 4 Page - Mini-Circuits

  FL086-6-35M Datasheet HTML 1Page - Mini-Circuits FL086-6-35M Datasheet HTML 2Page - Mini-Circuits FL086-6-35M Datasheet HTML 3Page - Mini-Circuits FL086-6-35M Datasheet HTML 4Page - Mini-Circuits FL086-6-35M Datasheet HTML 5Page - Mini-Circuits FL086-6-35M Datasheet HTML 6Page - Mini-Circuits  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Flexible Coaxial Cable, 3.5mm-M/3.5mm-M
FL086-6-35M+
Typical Performance Curves
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
Frequency (MHz)
Insertion Loss
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
Frequency (MHz)
3.5mm-Male 1 Return Loss
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
Frequency (MHz)
3.5mm-Male 2 Return Loss
REV. OR
FL086-6-35M+
10/23/2019
Page 1 of 1


Podobny numer części - FL086-6-35M

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mini-Circuits
FL086-6KM MINI-FL086-6KM Datasheet
697Kb / 6P
   Coaxial Cable
FL086-6KM++ MINI-FL086-6KM+ Datasheet
697Kb / 6P
   Coaxial Cable
FL086-6NM MINI-FL086-6NM Datasheet
264Kb / 2P
   Coaxial Cable
FL086-6NM++ MINI-FL086-6NM+ Datasheet
264Kb / 2P
   Coaxial Cable
FL086-6SM MINI-FL086-6SM Datasheet
247Kb / 2P
   Coaxial Cable
More results

Podobny opis - FL086-6-35M

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mini-Circuits
047-12SMP MINI-047-12SMP Datasheet
287Kb / 2P
   Coaxial Cable
047-12SMPR MINI-047-12SMPR Datasheet
291Kb / 2P
   Coaxial Cable
086-8SM MINI-086-8SM Datasheet
558Kb / 3P
   Coaxial Cable
086-4SBSMR MINI-086-4SBSMR Datasheet
388Kb / 2P
   Coaxial Cable
086-6SMRC MINI-086-6SMRC Datasheet
284Kb / 2P
   Coaxial Cable
086-7SBSM MINI-086-7SBSM Datasheet
441Kb / 2P
   Coaxial Cable
086-10SMR MINI-086-10SMR Datasheet
385Kb / 2P
   Coaxial Cable
086-11SM MINI-086-11SM Datasheet
547Kb / 3P
   Coaxial Cable
086-14SBSM MINI-086-14SBSM Datasheet
443Kb / 2P
   Coaxial Cable
086-18KM MINI-086-18KM Datasheet
304Kb / 2P
   Coaxial Cable
141-5SMRSM MINI-141-5SMRSM Datasheet
542Kb / 3P
   Coaxial Cable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com