Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.PL

X  

Preview PDF Download HTML

HM6245 Dane(HTML) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Numer części HM6245
Szczegółowy opis  1A Low Power LDO
Pobierz  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Strona internetowa  http://www.hmsemi.com/
Logo 

HM6245 Datasheet(Arkusz danych) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
Ver1.6
5
Mar 3,2015
SOT89-5、SOT23-5 and TO220
product code:
G
② output voltage code:
Voltage(V)
Code
Voltage(V)
Code
Voltage(V)
Code
1.0
a
2.4
0
3.8
N
1.1
b
2.5
A
3.9
O
1.2
c
2.6
B
4.0
P
1.3
d
2.7
C
4.1
Q
1.4
e
2.8
D
4.2
R
1.5
1
2.9
E
4.3
S
1.6
2
3.0
F
4.4
T
1.7
3
3.1
G
4.5
U
1.8
4
3.2
H
4.6
V
1.9
5
3.3
I
4.7
W
2.0
6
3.4
J
4.8
X
2.1
7
3.5
K
4.9
Y
2.2
8
3.6
L
5.0
Z
2.3
9
3.7
M
③ CE code
Symbol
Standard
E
With CE
N
Without
CE
④ Data Code: X
1A Low Power LDO


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


Datasheet Download




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn