Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KFG2816U1M-PIB Arkusz danych(PDF) 7 Page - Samsung semiconductor

Numer części KFG2816U1M-PIB
Szczegółowy opis  OneNAND SPECIFICATION
Download  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Strona internetowa  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KFG2816U1M-PIB Arkusz danych(HTML) 7 Page - Samsung semiconductor

Back Button KFG2816U1M-PIB Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor KFG2816U1M-PIB Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KFG2816U1M-PIB Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KFG2816U1M-PIB Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KFG2816U1M-PIB Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KFG2816U1M-PIB Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KFG2816U1M-PIB Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KFG2816U1M-PIB Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KFG2816U1M-PIB Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 87 page
background image
OneNAND128
FLASH MEMORY
7
4. PIN CONFIGURATION
4.1 TSOP1
(TOP VIEW, Facing Down)
TSOP1 OneNAND Chip
48pin, 12mm x 20mm, 0.5mm pitch TSOP1
48-pin TSOP1
Standard Type
12mm x 20mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
N.C
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
WE
VSS
VCC
INT
AVD
RP
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
N.C
VSS
OE
DQ15
DQ7
DQ14
DQ6
VSS
DQ13
DQ5
DQ12
DQ4
DQ11
DQ3
DQ10
DQ2
VCCQ
DQ9
DQ1
DQ8
DQ0
RDY
CLK
CE
VCC
0.5mm pitch


Podobny numer części - KFG2816U1M-PIB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
KFG2G1612M-DEB5 SAMSUNG-KFG2G1612M-DEB5 Datasheet
1Mb / 125P
   FLASH MEMORY(54MHz)
KFG2G1612M-DED5 SAMSUNG-KFG2G1612M-DED5 Datasheet
1Mb / 125P
   FLASH MEMORY(54MHz)
KFG2G16D2M-DEB5 SAMSUNG-KFG2G16D2M-DEB5 Datasheet
1Mb / 125P
   FLASH MEMORY(54MHz)
KFG2G16D2M-DEB6 SAMSUNG-KFG2G16D2M-DEB6 Datasheet
1Mb / 125P
   FLASH MEMORY(54MHz)
KFG2G16D2M-DED5 SAMSUNG-KFG2G16D2M-DED5 Datasheet
1Mb / 125P
   FLASH MEMORY(54MHz)
More results

Podobny opis - KFG2816U1M-PIB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Samsung semiconductor
KFG5616Q1A-DEB5 SAMSUNG-KFG5616Q1A-DEB5 Datasheet
1Mb / 113P
   OneNAND Specification FLASH MEMORY
KFG5616Q1A-DEB6 SAMSUNG-KFG5616Q1A-DEB6 Datasheet
1Mb / 113P
   OneNAND Specification FLASH MEMORY
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SMD4532-400 LEIDITECH-SMD4532-400 Datasheet
271Kb / 3P
   SPECIFICATION ELECTRICAL SPECIFICATION
logo
Vectron International, ...
TFS71D VECTRON-TFS71D Datasheet
37Kb / 3P
   Specification
TFS161A VECTRON-TFS161A Datasheet
39Kb / 5P
   Specification
logo
Samsung semiconductor
CL21B105KBFNNNF SAMSUNG-CL21B105KBFNNNF Datasheet
139Kb / 2P
   SPECIFICATION
CL21B473KCFNNNE SAMSUNG-CL21B473KCFNNNE Datasheet
140Kb / 2P
   SPECIFICATION
logo
List of Unclassifed Man...
ISR3SAD100 ETC2-ISR3SAD100 Datasheet
93Kb / 1P
   SPECIFICATION
logo
Samsung semiconductor
CL05A474KQ5NNNC SAMSUNG-CL05A474KQ5NNNC Datasheet
135Kb / 2P
   SPECIFICATION
CL31A226KAHNNNE SAMSUNG-CL31A226KAHNNNE Datasheet
80Kb / 2P
   SPECIFICATION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com