Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

YFW3134K Arkusz danych(PDF) 4 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

Numer części YFW3134K
Szczegółowy opis  N-Channel MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Strona internetowa  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

YFW3134K Arkusz danych(HTML) 4 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  YFW3134K Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3134K Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3134K Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD YFW3134K Datasheet HTML 4Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
YFW3134K SOT-723
4 / 4
www.yfwdiode.com
Dongguan YFW Electronics Co, Ltd.
8000
Package Outline
SOT-723
Summary of Packing Options
Package
Package Description
Packing Quantity
Industry Standard
SOT-723
Tape/Reel,7
”reel
EIA-481-1
UNIT
A1
max
b
cD
E
mm
0.05
0.17
0.27
0.08
0.15
1.15
1.25
0.15
0.25
E1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
0
0.5
1 mm
scale
A
0.43
0.50
b1
0.27
0.37
0.75
0.85


Podobny numer części - YFW3134K

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW3139EK YFWDIODE-YFW3139EK Datasheet
784Kb / 4P
   P-Channel MOSFET
YFW3139K YFWDIODE-YFW3139K Datasheet
620Kb / 4P
   P-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - YFW3134K

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
   P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
logo
Microsemi Corporation
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
SemiWell Semiconductor
SFP50N06 SEMIWELL-SFP50N06 Datasheet
895Kb / 7P
   N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com