Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

GS8161E18T-225 Arkusz danych(PDF) 5 Page - GSI Technology

Numer części GS8161E18T-225
Szczegółowy opis  1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  GSI [GSI Technology]
Strona internetowa  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS8161E18T-225 Arkusz danych(HTML) 5 Page - GSI Technology

  GS8161E18T-225 Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS8161E18T-225 Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS8161E18T-225 Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS8161E18T-225 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS8161E18T-225 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS8161E18T-225 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS8161E18T-225 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS8161E18T-225 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS8161E18T-225 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 36 page
background image
GS8161E18(T/D)/GS816132(D)/GS816136(T/D)
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 2.13 11/2004
5/36
© 1999, GSI Technology
165 Bump BGA—x18 Commom I/O—Top View (Package D)
123456789
10
11
ANC
AE1
BB
NC
E3
BW
ADSC
ADV
A
A18
A
BNC
AE2
NC
BA
CK
GW
G
ADSP
ANC
B
CNC
NC
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
DQPA
C
DNC
DQB
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQA
D
ENC
DQB
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQA
E
FNC
DQB
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQA
F
GNC
DQB
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
NC
DQA
G
HFT
MCL
NC
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
NC
NC
ZZ
H
J
DQB
NC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
NC
J
K
DQB
NC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
NC
K
L
DQB
NC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
NC
L
M
DQB
NC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
NC
M
N
DQPB
NC
VDDQ
VSS
NC
NC
NC
VSS
VDDQ
NC
NC
N
PNC
NC
A
ATDI
A1
TDO
A
A
A
A17
P
RLBO
NC
A
ATMS
A0
TCK
A
A
A
AR
11 x 15 Bump BGA—13mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch


Podobny numer części - GS8161E18T-225

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GSI Technology
GS8161E18BD-150 GSI-GS8161E18BD-150 Datasheet
1Mb / 35P
   1M x 18, 512K x 36, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8161E18BD-150I GSI-GS8161E18BD-150I Datasheet
1Mb / 35P
   1M x 18, 512K x 36, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8161E18BD-150IV GSI-GS8161E18BD-150IV Datasheet
1Mb / 35P
   1M x 18, 512K x 36, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8161E18BD-150V GSI-GS8161E18BD-150V Datasheet
1Mb / 35P
   1M x 18, 512K x 36, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8161E18BD-200 GSI-GS8161E18BD-200 Datasheet
1Mb / 35P
   1M x 18, 512K x 36, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
More results

Podobny opis - GS8161E18T-225

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GSI Technology
GS8160V18AT GSI-GS8160V18AT Datasheet
489Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018DGT-250I GSI-GS816018DGT-250I Datasheet
255Kb / 25P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018BT GSI-GS816018BT Datasheet
925Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160F18T GSI-GS8160F18T Datasheet
544Kb / 22P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160E18BT-V GSI-GS8160E18BT-V Datasheet
926Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS8160EV18AT GSI-GS8160EV18AT Datasheet
490Kb / 24P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018BT-V GSI-GS816018BT-V Datasheet
927Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816018 GSI-GS816018 Datasheet
810Kb / 28P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
GS816036DGT-250IV GSI-GS816036DGT-250IV Datasheet
245Kb / 23P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
logo
List of Unclassifed Man...
GS816118 ETC1-GS816118 Datasheet
901Kb / 36P
   1M x 18, 512K x 32, 512K x 36 18Mb Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com