Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TIP31C Arkusz danych(PDF) 5 Page - ON Semiconductor |
|
TIP31C Arkusz danych(HTML) 5 Page - ON Semiconductor |
5 / 6 page TIP31A TIP31B TIP31C TIP32A TIP32B TIP32C 3–5 Motorola Bipolar Power Transistor Device Data PACKAGE DIMENSIONS CASE 221A–06 TO–220AB ISSUE Y NOTES: 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982. 2. CONTROLLING DIMENSION: INCH. 3. DIMENSION Z DEFINES A ZONE WHERE ALL BODY AND LEAD IRREGULARITIES ARE ALLOWED. STYLE 1: PIN 1. BASE 2. COLLECTOR 3. EMITTER 4. COLLECTOR DIM MIN MAX MIN MAX MILLIMETERS INCHES A 0.570 0.620 14.48 15.75 B 0.380 0.405 9.66 10.28 C 0.160 0.190 4.07 4.82 D 0.025 0.035 0.64 0.88 F 0.142 0.147 3.61 3.73 G 0.095 0.105 2.42 2.66 H 0.110 0.155 2.80 3.93 J 0.018 0.025 0.46 0.64 K 0.500 0.562 12.70 14.27 L 0.045 0.060 1.15 1.52 N 0.190 0.210 4.83 5.33 Q 0.100 0.120 2.54 3.04 R 0.080 0.110 2.04 2.79 S 0.045 0.055 1.15 1.39 T 0.235 0.255 5.97 6.47 U 0.000 0.050 0.00 1.27 V 0.045 ––– 1.15 ––– Z ––– 0.080 ––– 2.04 B Q H Z L V G N A K F 1 2 3 4 D SEATING PLANE –T– C S T U R J |
Podobny numer części - TIP31C |
|
Podobny opis - TIP31C |