Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IXZ2210N50L Arkusz danych(PDF) 8 Page - IXYS Corporation

Numer części IXZ2210N50L
Szczegółowy opis  N-Channel Enhancement Mode Linear 175MHz RF MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IXYS [IXYS Corporation]
Strona internetowa  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXZ2210N50L Arkusz danych(HTML) 8 Page - IXYS Corporation

  IXZ2210N50L Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 8Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 9Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
IXZ210N50L & IXZ2210N50L
RF Power MOSFET
S-PARMATERS for Ids = 1A and Vds = 150V
30
0.963 / -169.123
0.020 / 3.477
4.942 / 77.820
0.435 / -137.513
40
0.951 / -172.917
0.021 / -4.926
3.815 / 69.106
0.505 / -134.339
50
0.943 / -174.788
0.018 / -12.764
2.890 / 58.963
0.618 / -137.849
60
0.946 / -176.203
0.016 / -18.683
2.230 / 52.200
0.687 / -142.755
70
0.948 / -177.357
0.014 / -16.858
1.779 / 47.123
0.733 / -147.101
80
0.952 / -178.457
0.012 / -16.420
1.458 / 43.025
0.772 / -150.627
90
0.955 / -179.449
0.009 / -10.102
1.220 / 39.458
0.802 / -153.615
100
0.957 / 179.705
0.008 / -1.389
1.038 / 36.186
0.824 / -156.184
110
0.960 / 178.936
0.007 / 9.658
0.894 / 33.271
0.843 / -158.326
120
0.962 / 178.170
0.007 / 24.560
0.783 / 30.862
0.858 / -160.076
130
0.963 / 177.479
0.007 / 36.896
0.688 / 28.701
0.870 / -161.908
140
0.964 / 176.627
0.008 / 51.624
0.615 / 26.345
0.880 / -163.607
150
0.965 / 175.974
0.009 / 60.710
0.551 / 24.277
0.886 / -165.069
160
0.966 / 175.320
0.011 / 64.471
0.498 / 22.370
0.895 / -166.662
170
0.966 / 174.688
0.012 / 68.556
0.451 / 20.406
0.904 / -167.7
180
0.968 / 174.005
0.013 / 70.179
0.415 / 18.797
0.909 / -168.732
190
0.969 / 173.455
0.014 / 72.336
0.383 / 17.392
0.915 / -169.635
200
0.969 / 172.895
0.016 / 75.100
0.350 / 15.646
0.921 / -170.668
F MHz
mag S11 ang S11
mag S12 ang S12
mag S21 ang S21
mag S22 ang S22


Podobny numer części - IXZ2210N50L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXZ2210N50L IXYS-IXZ2210N50L Datasheet
326Kb / 9P
   RF Power MOSFET
IXZ2210N50L2 IXYS-IXZ2210N50L2 Datasheet
1Mb / 7P
   N-channel enhancement mode linear RF power MOSFET
More results

Podobny opis - IXZ2210N50L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
IXYS Corporation
IXZH10N50L2A IXYS-IXZH10N50L2A Datasheet
902Kb / 7P
   N-channel enhancement mode linear RF power MOSFET
IXZ210N50L2 IXYS-IXZ210N50L2 Datasheet
885Kb / 7P
   N-channel enhancement mode linear RF power MOSFET
IXZ2210N50L2 IXYS-IXZ2210N50L2 Datasheet
1Mb / 7P
   N-channel enhancement mode linear RF power MOSFET
logo
Microsemi Corporation
ARF1501 MICROSEMI-ARF1501 Datasheet
150Kb / 4P
   RF POWER MOSFET N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
ARF300 MICROSEMI-ARF300_10 Datasheet
127Kb / 4P
   RF POWER MOSFET N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
logo
Advanced Power Technolo...
ARF1501 ADPOW-ARF1501 Datasheet
114Kb / 2P
   RF POWER MOSFET N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
ARF442 ADPOW-ARF442 Datasheet
55Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE RF POWER MOSFET
ARF1500 ADPOW-ARF1500 Datasheet
114Kb / 2P
   RF POWER MOSFET N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
ARF475FL ADPOW-ARF475FL Datasheet
95Kb / 4P
   RF POWER MOSFET N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
ARF444 ADPOW-ARF444 Datasheet
64Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE RF POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com