Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CS5204-2GT3 Arkusz danych(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

Numer części CS5204-2GT3
Szczegółowy opis  4.0 A, 1.5 V Fixed Linear Regulator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

CS5204-2GT3 Arkusz danych(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  CS5204-2GT3 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor CS5204-2GT3 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor CS5204-2GT3 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor CS5204-2GT3 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor CS5204-2GT3 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor CS5204-2GT3 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor CS5204-2GT3 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor CS5204-2GT3 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
CS5204−2
http://onsemi.com
7
PACKAGE DIMENSIONS
D2PAK−3
DP SUFFIX
CASE 418AB−01
ISSUE O
For D2PAK Outline and
Dimensions − Contact Factory
PACKAGE THERMAL DATA
Parameter
TO−220−3
D2PAK−3
Unit
RqJC
Typical
1.6
1.6
°C/W
RqJA
Typical
50
10−50*
°C/W
*Depending on thermal properties of substrate. RqJA = RqJC + RqCA


Podobny numer części - CS5204-2GT3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
CS5204-2GT3 ONSEMI-CS5204-2GT3 Datasheet
196Kb / 7P
   4.0 A, 1.5 V Fixed Linear Regulator
September, 2006 ??Rev. 10
More results

Podobny opis - CS5204-2GT3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
CS5204-2 ONSEMI-CS5204-2_06 Datasheet
196Kb / 7P
   4.0 A, 1.5 V Fixed Linear Regulator
September, 2006 ??Rev. 10
CS5205-2 ONSEMI-CS5205-2 Datasheet
56Kb / 8P
   5.0 A, 1.5 V Fixed Linear Regulator
January, 2004 ??Rev. 8
CS52015-3 ONSEMI-CS52015-3 Datasheet
217Kb / 8P
   1.5 A, 3.3 V Fixed Linear Regulator
September, 2006 ??Rev. 8
CS5207-2 ONSEMI-CS5207-2 Datasheet
179Kb / 6P
   7.0 A, 1.5 V Fixed Linear Regulator
September, 2006 ??Rev. 8
NCP1086 ONSEMI-NCP1086 Datasheet
102Kb / 14P
   1.5 A Adjustable and 3.3 V Fixed Output Linear Regulator
July, 2004 ??Rev. 4
NCP1086 ONSEMI-NCP1086_05 Datasheet
121Kb / 14P
   1.5 A Adjustable and 3.3 V Fixed Output Linear Regulator
May, 2005 ??Rev. 6
CS5203-3 ONSEMI-CS5203-3 Datasheet
172Kb / 6P
   3.0 A, 3.3 V Fixed Linear Regulator
September, 2006 ??Rev. 7
CS5201-3 ONSEMI-CS5201-3 Datasheet
191Kb / 8P
   1.0 A, 3.3 V Fixed Linear Regulator
September, 2006 ??Rev. 8
CS52015-1 ONSEMI-CS52015-1 Datasheet
242Kb / 9P
   1.5 A Adjustable Linear Regulator
September, 2006 ??Rev. 7
CS5204-1 ONSEMI-CS5204-1_06 Datasheet
239Kb / 9P
   4.0 A Adjustable, and 3.3 V and 5.0 V Fixed Linear Regulators
September, 2006 ??Rev. 9
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com